công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F100LL bảng dữ liệu(PDF) 189 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F100LL
Giải thích chi tiết về linh kiện  True Low Power Platform
PDF  202 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F100LL bảng dữ liệu(HTML) 189 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F100LL Datasheet HTML 185Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 186Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 187Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 188Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 189Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 190Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 191Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 192Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 193Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 189 / 202 page
background image
RL78/G13
4. PACKAGE DRAWINGS
Page 189 of 196
R01DS0131EJ0330 Rev.3.30
Mar 31, 2016
4.11 64-pin Products
R5F100LCAFA, R5F100LDAFA, R5F100LEAFA, R5F100LFAFA, R5F100LGAFA, R5F100LHAFA, R5F100LJAFA,
R5F100LKAFA, R5F100LLAFA
R5F101LCAFA, R5F101LDAFA, R5F101LEAFA, R5F101LFAFA, R5F101LGAFA, R5F101LHAFA, R5F101LJAFA,
R5F101LKAFA, R5F101LLAFA
R5F100LCDFA, R5F100LDDFA, R5F100LEDFA, R5F100LFDFA, R5F100LGDFA, R5F100LHDFA, R5F100LJDFA,
R5F100LKDFA, R5F100LLDFA
R5F101LCDFA, R5F101LDDFA, R5F101LEDFA, R5F101LFDFA, R5F101LGDFA, R5F101LHDFA, R5F101LJDFA,
R5F101LKDFA, R5F101LLDFA
R5F100LCGFA, R5F100LDGFA, R5F100LEGFA, R5F100LFGFA, R5F100LGGFA, R5F100LHGFA,
R5F100LJGFA
JEITA Package Code
RENESAS Code
Previous Code
MASS (TYP.) [g]
P-LQFP64-12x12-0.65
PLQP0064JA-A
P64GK-65-UET-2
0.51
NOTE
Each lead centerline is located within 0.13 mm of
its true position at maximum material condition.
detail of lead end
θ
L
c
Lp
HD
HE
ZD
ZE
L1
A1
A2
A
D
E
16
32
1
64
17
33
49
48
S
y
e
S
x
b
M
A3
S
0.145 +0.055
−0.045
(UNIT:mm)
ITEM
DIMENSIONS
D
E
HD
HE
A
A1
A2
A3
12.00
±0.20
12.00
±0.20
14.00
±0.20
14.00
±0.20
1.60 MAX.
0.10
±0.05
1.40
±0.05
0.25
c
θ
e
x
y
ZD
ZE
0.65
0.13
0.10
1.125
1.125
L
Lp
L1
0.50
0.60
±0.15
1.00
±0.20
3
°+5°
−3°
0.32 +0.08
−0.07
b
2012 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com