công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F100LL bảng dữ liệu(PDF) 78 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F100LL
Giải thích chi tiết về linh kiện  True Low Power Platform
PDF  202 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F100LL bảng dữ liệu(HTML) 78 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F100LL Datasheet HTML 74Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 75Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 76Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 77Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 78Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 79Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 80Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 81Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 82Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 78 / 202 page
background image
RL78/G13
2. ELECTRICAL SPECIFICATIONS (TA = -40 to +85
C)
Page 78 of 196
R01DS0131EJ0330 Rev.3.30
Mar 31, 2016
Note
The following conditions are required for low voltage interface when EVDD0 < VDD
1.8 V
 EVDD0 < 2.7 V : MIN. 125 ns
1.6 V
 EVDD0 < 1.8 V : MIN. 250 ns
Remark fMCK: Timer array unit operation clock frequency
(Operation clock to be set by the CKSmn0, CKSmn1 bits of timer mode register mn (TMRmn).
m: Unit number (m = 0, 1), n: Channel number (n = 0 to 7))
Minimum Instruction Execution Time during Main System Clock Operation
TCY vs VDD (HS (high-speed main) mode)
1.0
0.1
0
10
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
5.5
2.7
0.01
2.4
0.03125
0.0625
0.05
When the high-speed on-chip oscillator clock is selected
During self programming
When high-speed system clock is selected
Supply voltage VDD [V]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com