công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F100LL bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F100LL
Giải thích chi tiết về linh kiện  True Low Power Platform
PDF  202 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F100LL bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F100LL Datasheet HTML 27Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 28Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 29Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 30Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 31Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 32Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 33Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 34Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 35Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 202 page
background image
RL78/G13
1. OUTLINE
Page 31 of 196
R01DS0131EJ0330 Rev.3.30
Mar 31, 2016
 100-pin plastic LQFP (14 × 20 mm, 0.65 mm pitch)
80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51
RL78/G13
(Top View)
1 2 3
4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
P146/(INTP4)
P111/(INTP11)
P110/(INTP10)
P101
P10/SCK00/SCL00/(TI07)/(TO07)
P11/SI00/RxD0/TOOLRxD/SDA00/(TI06)/(TO06)
P12/SO00/TxD0/TOOLTxD/(INTP5)/(TI05)/(TO05)
P13/TxD2/SO20/(SDAA0)/(TI04)/(TO04)
P14/RxD2/SI20/SDA20/(SCLA0)/(TI03)/(TO03)
P15/SCK20/SCL20/(TI02)/(TO02)
P16/TI01/TO01/INTP5/(SI00)/(RXD0)
P17/TI02/TO02/(SO00)/(TXD0)
P57/(INTP3)
P56/(INTP1)
P55/(PCLBUZ1)/(SCK00)
P54/SCK31/SCL31
P53/SI31/SDA31
P52/SO31
P51/SO11
P50/SI11/SDA11
P120/ANI19
P47/INTP2
P46/INTP1/TI05/TO05
P45/SO01
P44/SI01/SDA01
P43/SCK01/SCL01
P42/TI04/TO04
P41
P40/TOOL0
RESET
P124/XT2/EXCLKS
P123/XT1
P137/INTP0
P122/X2/EXCLK
P121/X1
REGC
VSS
EVSS0
VDD
EVDD0
Cautions 1. Make EVSS0, EVSS1 pins the same potential as VSS pin.
2. Make VDD pin the potential that is higher than EVDD0, EVDD1 pins (EVDD0 = EVDD1).
3. Connect the REGC pin to Vss via a capacitor (0.47 to 1
F).
Remarks 1. For pin identification, see 1.4 Pin Identification.
2. When using the microcontroller for an application where the noise generated inside the
microcontroller must be reduced, it is recommended to supply separate powers to the VDD, EVDD0
and EVDD1 pins and connect the VSS, EVSS0 and EVSS1 pins to separate ground lines.
3. Functions in parentheses in the above figure can be assigned via settings in the peripheral I/O
redirection register (PIOR). Refer to Figure 4-8 Format of Peripheral I/O Redirection Register
(PIOR) in the RL78/G13 User’s Manual.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com