công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F100LL bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F100LL
Giải thích chi tiết về linh kiện  True Low Power Platform
PDF  202 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F100LL bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F100LL Datasheet HTML 25Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 26Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 27Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 28Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 29Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 30Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 31Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 32Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 33Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 202 page
background image
RL78/G13
1. OUTLINE
Page 29 of 196
R01DS0131EJ0330 Rev.3.30
Mar 31, 2016
1.3.12 80-pin products
 80-pin plastic LQFP (14 × 14 mm, 0.65 mm pitch)
 80-pin plastic LFQFP (12 × 12 mm, 0.5 mm pitch)
P152/ANI10
P151/ANI9
P150/ANI8
P27/ANI7
P26/ANI6
P25/ANI5
P24/ANI4
P23/ANI3
P22/ANI2
P21/ANI1/AVREFM
P20/ANI0/AVREFP
P130
P04/SCK10/SCL10
P03/ANI16/SI10/RxD1/SDA10
P02/ANI17/SO10/TxD1
P01/TO00
P00/TI00
P144/SO30/TxD3
P143/SI30/RxD3/SDA30
P142/SCK30/SCL30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41
RL78/G13
(Top View)
P30/INTP3/RTC1HZ/SCK11/SCL11
P05/TI05/TO05
P06/TI06/TO06
P70/KR0/SCK21/SCL21
P71/KR1/SI21/SDA21
P72/KR2/SO21
P73/KR3
P74/KR4/INTP8
P75/KR5/INTP9
P76/KR6/INTP10/(RXD2)
P77/KR7/INTP11/(TXD2)
P67/TI13/TO13
P66/TI12/TO12
P65/TI11/TO11
P64/TI10/TO10
P31/TI03/TO03/INTP4/(PCLBUZ0)
P63/SDAA1
P62/SCLA1
P61/SDAA0
P60/SCLA0
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Cautions 1. Make EVSS0 pin the same potential as VSS pin.
2. Make VDD pin the potential that is higher than EVDD0 pin.
3. Connect the REGC pin to Vss via a capacitor (0.47 to 1
F).
Remarks 1. For pin identification, see 1.4 Pin Identification.
2. When using the microcontroller for an application where the noise generated inside the
microcontroller must be reduced, it is recommended to supply separate powers to the VDD and
EVDD0 pins and connect the VSS and EVSS0 pins to separate ground lines.
3. Functions in parentheses in the above figure can be assigned via settings in the peripheral I/O
redirection register (PIOR). Refer to Figure 4-8 Format of Peripheral I/O Redirection Register
(PIOR) in the RL78/G13 User’s Manual.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com