công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F100LL bảng dữ liệu(PDF) 185 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F100LL
Giải thích chi tiết về linh kiện  True Low Power Platform
PDF  202 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F100LL bảng dữ liệu(HTML) 185 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F100LL Datasheet HTML 181Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 182Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 183Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 184Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 185Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 186Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 187Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 188Page - Renesas Technology Corp R5F100LL Datasheet HTML 189Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 185 / 202 page
background image
RL78/G13
4. PACKAGE DRAWINGS
Page 185 of 196
R01DS0131EJ0330 Rev.3.30
Mar 31, 2016
4.8 44-pin Products
R5F100FAAFP, R5F100FCAFP, R5F100FDAFP, R5F100FEAFP, R5F100FFAFP, R5F100FGAFP,
R5F100FHAFP, R5F100FJAFP, R5F100FKAFP, R5F100FLAFP
R5F101FAAFP, R5F101FCAFP, R5F101FDAFP, R5F101FEAFP, R5F101FFAFP, R5F101FGAFP,
R5F101FHAFP, R5F101FJAFP, R5F101FKAFP, R5F101FLAFP
R5F100FADFP, R5F100FCDFP, R5F100FDDFP, R5F100FEDFP, R5F100FFDFP, R5F100FGDFP,
R5F100FHDFP, R5F100FJDFP, R5F100FKDFP, R5F100FLDFP
R5F101FADFP, R5F101FCDFP, R5F101FDDFP, R5F101FEDFP, R5F101FFDFP, R5F101FGDFP,
R5F101FHDFP, R5F101FJDFP, R5F101FKDFP, R5F101FLDFP
R5F100FAGFP, R5F100FCGFP, R5F100FDGFP, R5F100FEGFP, R5F100FFGFP, R5F100FGGFP,
R5F100FHGFP, R5F100FJGFP
JEITA Package Code
RENESAS Code
Previous Code
MASS (TYP.) [g]
P-LQFP44-10x10-0.80
PLQP0044GC-A
P44GB-80-UES-2
0.36
S
y
e
S
x
b
M
θ
L
c
Lp
HD
HE
ZD
ZE
L1
A1
A2
A
D
E
A3
S
0.145 +0.055
−0.045
(UNIT:mm)
ITEM
DIMENSIONS
D
E
HD
HE
A
A1
A2
A3
10.00
±0.20
10.00
±0.20
12.00
±0.20
12.00
±0.20
1.60 MAX.
0.10
±0.05
1.40
±0.05
0.25
c
θ
e
x
y
ZD
ZE
0.80
0.20
0.10
1.00
1.00
L
Lp
L1
0.50
0.60
±0.15
1.00
±0.20
3
°+5°
−3°
NOTE
Each lead centerline is located within 0.20 mm of
its true position at maximum material condition.
detail of lead end
0.37 +0.08
−0.07
b
11
22
1
44
12
23
34
33
2012 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com