công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F101CF bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F101CF
Giải thích chi tiết về linh kiện  True Low Power Platform
PDF  202 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F101CF bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F101CF Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp R5F101CF Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp R5F101CF Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp R5F101CF Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp R5F101CF Datasheet HTML 16Page - Renesas Technology Corp R5F101CF Datasheet HTML 17Page - Renesas Technology Corp R5F101CF Datasheet HTML 18Page - Renesas Technology Corp R5F101CF Datasheet HTML 19Page - Renesas Technology Corp R5F101CF Datasheet HTML 20Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 202 page
background image
RL78/G13
1. OUTLINE
Page 16 of 196
R01DS0131EJ0330 Rev.3.30
Mar 31, 2016
1.3 Pin Configuration (Top View)
1.3.1 20-pin products
 20-pin plastic LSSOP (7.62 mm (300), 0.65 mm pitch)
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
P20/ANI0/AVREFP
P21/ANI1/AVREFM
P22/ANI2
P147/ANI18
P10/SCK00/SCL00
P11/SI00/RxD0/TOOLRxD/SDA00
P12/SO00/TxD0/TOOLTxD
P16/TI01/TO01/INTP5/SO11
P17/TI02/TO02/SI11/SDA11
P30/INTP3/SCK11/SCL11
P01/ANI16/TO00/RxD1
P00/ANI17/TI00/TxD1
P40/TOOL0
RESET
P137/INTP0
P122/X2/EXCLK
P121/X1
REGC
VSS
VDD
Caution
Connect the REGC pin to Vss via a capacitor (0.47 to 1
F).
Remark
For pin identification, see 1.4 Pin Identification.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com