công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DS2148 bảng dữ liệu(PDF) 67 Page - Dallas Semiconductor

tên linh kiện DS2148
Giải thích chi tiết về linh kiện  5V E1/T1/J1 Line Interface
PDF  75 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DALLAS [Dallas Semiconductor]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo DALLAS - Dallas Semiconductor

DS2148 bảng dữ liệu(HTML) 67 Page - Dallas Semiconductor

Back Button DS2148 Datasheet HTML 63Page - Dallas Semiconductor DS2148 Datasheet HTML 64Page - Dallas Semiconductor DS2148 Datasheet HTML 65Page - Dallas Semiconductor DS2148 Datasheet HTML 66Page - Dallas Semiconductor DS2148 Datasheet HTML 67Page - Dallas Semiconductor DS2148 Datasheet HTML 68Page - Dallas Semiconductor DS2148 Datasheet HTML 69Page - Dallas Semiconductor DS2148 Datasheet HTML 70Page - Dallas Semiconductor DS2148 Datasheet HTML 71Page - Dallas Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 67 / 75 page
background image
DS2148/Q48
67 of 75
INTEL BUS READ TIMING (PBTS = 0, BIS1 = 0, BIS0 = 1) Figure12-4
INTEL BUS WRITE TIMING (PBTS = 0, BIS1 = 0, BIS0 = 1) Figure 12-5
Address Valid
Data Valid
A0 to A4
D0 to D7
WR*
CS*
RD*
0ns min.
0ns min.
75ns max.
0ns min.
5ns min. / 20ns max.
t1
t2
t3
t4
t5
Address Valid
A0 to A4
D0 to D7
RD*
CS*
WR*
0ns min.
0ns min.
75ns min.
0ns min.
10ns
min.
10ns
min.
t1
t2
t6
t4
t7
t8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75