| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F101XF bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F101XF bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - STMicroelectronics |
|
28 / 117 page ![]() Pinouts and pin descriptions STM32F101xF, STM32F101xG 28/117 DocID16553 Rev 5 62 - - VDD_7 S- VDD_7 -- 63 - 41 PE10 I/O FT PE10 FSMC_D7 - 64 - 42 PE11 I/O FT PE11 FSMC_D8 - 65 - 43 PE12 I/O FT PE12 FSMC_D9 - 66 - 44 PE13 I/O FT PE13 FSMC_D10 - 67 - 45 PE14 I/O FT PE14 FSMC_D11 - 68 - 46 PE15 I/O FT PE15 FSMC_D12 - 69 29 47 PB10 I/O FT PB10 I2C2_SCL / USART3_TX(8) TIM2_CH3 70 30 48 PB11 I/O FT PB11 I2C2_SDA / USART3_RX(8) TIM2_CH4 71 31 49 VSS_1 S- VSS_1 -- 72 32 50 VDD_1 S- VDD_1 -- 73 33 51 PB12 I/O FT PB12 SPI2_NSS(8) / I2C2_SMBA / USART3_CK(8) - 74 34 52 PB13 I/O FT PB13 SPI2_SCK(8) / USART3_CTS(8) - 75 35 53 PB14 I/O FT PB14 SPI2_MISO(8) / USART3_RTS(8) / TIM12_CH1 - 76 36 54 PB15 I/O FT PB15 SPI2_MOSI(8) / TIM12_CH2 - 77 - 55 PD8 I/O FT PD8 FSMC_D13 USART3_TX 78 - 56 PD9 I/O FT PD9 FSMC_D14 USART3_RX 79 - 57 PD10 I/O FT PD10 FSMC_D15 USART3_CK 80 - 58 PD11 I/O FT PD11 FSMC_A16 USART3_CTS 81 - 59 PD12 I/O FT PD12 FSMC_A17 TIM4_CH1 / USART3_RTS 82 - 60 PD13 I/O FT PD13 FSMC_A18 TIM4_CH2 83 - - VSS_8 S- VSS_8 -- 84 - - VDD_8 S- VDD_8 -- 85 - 61 PD14 I/O FT PD14 FSMC_D0 TIM4_CH3 86 - 62 PD15 I/O FT PD15 FSMC_D1 TIM4_CH4 87 - - PG2 I/O FT PG2 FSMC_A12 - Table 5. STM32F101xF/STM32F101xG pin definitions (continued) Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions(4) Default Remap |