| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F101XF bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F101XF bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - STMicroelectronics |
|
27 / 117 page ![]() DocID16553 Rev 5 27/117 STM32F101xF, STM32F101xG Pinouts and pin descriptions 37 17 26 PA3 I/O - PA3 USART2_RX(8) / TIM5_CH4/ ADC_IN3 / TIM2_CH4(8)/ TIM9_CH2 - 38 18 27 VSS_4 S- VSS_4 -- 39 19 28 VDD_4 S- VDD_4 -- 40 20 29 PA4 I/O - PA4 SPI1_NSS/ DAC_OUT1 / ADC_IN4 / USART2_CK(8) - 41 21 30 PA5 I/O - PA5 SPI1_SCK / DAC_OUT2 / ADC_IN5 - 42 22 31 PA6 I/O - PA6 SPI1_MISO / ADC_IN6 / TIM3_CH1(8) / TIM13_CH1 - 43 23 32 PA7 I/O - PA7 SPI1_MOSI / ADC_IN7 / TIM3_CH2(8)/ TIM14_CH1 - 44 24 33 PC4 I/O - PC4 ADC_IN14 - 45 25 34 PC5 I/O - PC5 ADC_IN15 - 46 26 35 PB0 I/O - PB0 ADC_IN8 / TIM3_CH3(8) - 47 27 36 PB1 I/O - PB1 ADC_IN9 / TIM3_CH4(8) - 48 28 37 PB2 I/O FT PB2/BOOT1 - - 49 - - PF11 I/O FT PF11 FSMC_NIOS16 - 50 - - PF12 I/O FT PF12 FSMC_A6 - 51 - - VSS_6 S- VSS_6 -- 52 - - VDD_6 S- VDD_6 -- 53 - - PF13 I/O FT PF13 FSMC_A7 - 54 - - PF14 I/O FT PF14 FSMC_A8 - 55 - - PF15 I/O FT PF15 FSMC_A9 - 56 - - PG0 I/O FT PG0 FSMC_A10 - 57 - - PG1 I/O FT PG1 FSMC_A11 - 58 - 38 PE7 I/O FT PE7 FSMC_D4 - 59 - 39 PE8 I/O FT PE8 FSMC_D5 - 60 - 40 PE9 I/O FT PE9 FSMC_D6 - 61 - - VSS_7 S- VSS_7 -- Table 5. STM32F101xF/STM32F101xG pin definitions (continued) Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions(4) Default Remap |