| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SC2200 bảng dữ liệu(PDF) 53 Page - National Semiconductor (TI) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SC2200 bảng dữ liệu(HTML) 53 Page - National Semiconductor (TI) |
|
53 / 433 page ![]() Revision 3.0 53 www.national.com Signal Definitions (Continued) Ball No. GPIO ACCESS.bus AJ12 N29 GPIO12 PMR[19] = 0 AB2C PMR[19] = 1 AL11 M29 GPIO13 AB2D Ball No. GPIO UART A28 AG1 GPIO18 PMR[16] = 0 DTR1#/BOUT1 PMR[16] = 1 Ball No. Infrared UART J3 C11 IRTX PMR[6] = 0 SOUT3 PMR[6] = 1 J28 AK8 IRRX1 SIN3 Ball No. GPIO LPC AJ11 M28 GPIO32 PMR[14] = 0 and PMR[22] = 0 LAD0 PMR[14] = 1 and PMR[22] = 1 AL10 L31 GPIO33 LAD1 AK10 L30 GPIO34 LAD2 AJ10 L29 GPIO35 LAD3 AL9 L28 GPIO36 LDRQ# AK9 K31 GPIO37 LFRAME# AJ9 K28 GPIO38/IRRX2 LPCPD# AL8 J31 GPIO39 SERIRQ Ball No. UART Internal Test AJ4 E28 SIN2 PMR[28] = 0 SDTEST3 PMR[28] = 1 Ball No. AC97 FPCI Monitoring AJ15 U29 AC97_RST# FPCI_MON = 0 F_STOP# FPCI_MON = 1 AK14 U31 SDATA_IN F_GNT0# AL14 U30 BIT_CLK F_TRDY# Ball No. Internal Test Internal Test C28 AG4 PLL6B PMR[29] = 0 TEST1 PMR[29] = 1 B29 AJ1 PLL5B TEST2 D28 AH3 PLL2B TEST0 Table 2-7. Two-Signal/Group Multiplexing (Continued) EBGA TEPBGA Default Alternate Signal Configuration Signal Configuration |