công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NSC800V bảng dữ liệu(PDF) 60 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện NSC800V
Giải thích chi tiết về linh kiện  NSC800TM High-Performance Low-Power CMOS Microprocessor
PDF  76 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

NSC800V bảng dữ liệu(HTML) 60 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button NSC800V Datasheet HTML 56Page - National Semiconductor (TI) NSC800V Datasheet HTML 57Page - National Semiconductor (TI) NSC800V Datasheet HTML 58Page - National Semiconductor (TI) NSC800V Datasheet HTML 59Page - National Semiconductor (TI) NSC800V Datasheet HTML 60Page - National Semiconductor (TI) NSC800V Datasheet HTML 61Page - National Semiconductor (TI) NSC800V Datasheet HTML 62Page - National Semiconductor (TI) NSC800V Datasheet HTML 63Page - National Semiconductor (TI) NSC800V Datasheet HTML 64Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 60 / 76 page
background image
1215 Instruction Set Alphabetical Order (Continued)
INIR
ED B2
JP
(HL)
E9
JP
(IX)
DD E9
JP
(IY)
FD E9
JP
C nn
DAnn
JP
M nn
FAnn
JP
NC nn
D2nn
JP
nn
C3nn
JP
NZ nn
C2nn
JP
P nn
F2nn
JP
PE nn
EAnn
JP
PO nn
E2nn
JP
Z nn
CAnn
JR
C d2
38 d2
JR
d2
18 d2
JR
NC d2
30 d2
JR
NZ d2
20 d2
JR
Z d2
28 d2
LD
(BC) A
02
LD
(DE) A
12
LD
(HL) A
77
LD
(HL) B
70
LD
(HL) C
71
LD
(HL) D
72
LD
(HL) E
73
LD
(HL) H
74
LD
(HL) L
75
LD
(HL) n
36 n
LD
(IXad) A
DD 77d
LD
(IXad) B
DD 70d
LD
(IXad) C
DD 71d
LD
(IXad) D
DD 72d
LD
(IXad) E
DD 73d
LD
(IXad) H
DD 74d
LD
(IXad) L
DD 75d
LD
(IXad) n
DD 36dn
LD
(IYad) A
FD 77d
LD
(IYad) B
FD 70d
LD
(IYad) C
FD 71d
LD
(IYad) D
FD 72d
LD
(IYad) E
FD 73d
LD
(IYad) H
FD 74d
LD
(IYad) L
FD 75d
LD
(IYad) n
FD 36dn
LD
(nn) A
32nn
LD
(nn) BC
ED 43nn
LD
(nn) DE
ED 53nn
LD
(nn) HL
22nn
LD
(nn) IX
DD 22nn
LD
(nn) IY
FD 22nn
LD
(nn) SP
ED 73nn
LD
A (BC)
0A
LD
A (DE)
1A
LD
A (HL)
7E
LD
A (IXad)
DD 7Ed
LD
A (IYad)
FD 7Ed
LD
A (nn)
3Ann
LD
A A
7F
LD
A B
78
LD
A C
79
LD
A D
7A
LD
A E
7B
LD
A H
7C
LD
A I
ED 57
LD
A L
7D
LD
A n
3E n
LD
B (HL)
46
LD
B (IXad)
DD 46d
LD
B (IYad)
FD 46d
LD
B A
47
LD
B B
40
LD
B C
41
LD
B D
42
LD
B E
43
LD
B H
44
LD
B L
45
LD
B n
06 n
LD
BC (nn)
ED 4B
LD
BC nn
01nn
LD
C (HL)
4E
LD
C (IXad)
DD 4Ed
LD
C (IYad)
FD 4Ed
LD
C A
4F
LD
C B
48
LD
C C
49
LD
C D
4A
LD
C E
4B
LD
C H
4C
LD
C L
4D
LD
C n
0E n
LD
D (HL)
56
LD
D (IXad)
DD 56d
LD
D (IYad)
FD 56d
LD
D A
57
LD
D B
50
LD
D C
51
LD
D D
52
LD
D E
53
LD
D H
54
LD
D L
55
LD
D n
16 n
LD
DE (nn)
ED 5Bnn
LD
DE nn
11nn
LD
E (HL)
5E
LD
E (IXad)
DD 5Ed
LD
E (IYad)
FD 5Ed
(nn)eAddress of memory location
designed displacement
nneData (16 bit)
d2edb2
neData (8 bit)
60



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com