công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MLX90367 bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - Melexis Microelectronic Systems

tên linh kiện MLX90367
Giải thích chi tiết về linh kiện  Triaxis횘 Position Sensor IC feat. SENT
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MELEXIS [Melexis Microelectronic Systems]
Trang chủ  http://www.melexis.com
Logo MELEXIS - Melexis Microelectronic Systems

MLX90367 bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - Melexis Microelectronic Systems

Back Button MLX90367 Datasheet HTML 25Page - Melexis Microelectronic Systems MLX90367 Datasheet HTML 26Page - Melexis Microelectronic Systems MLX90367 Datasheet HTML 27Page - Melexis Microelectronic Systems MLX90367 Datasheet HTML 28Page - Melexis Microelectronic Systems MLX90367 Datasheet HTML 29Page - Melexis Microelectronic Systems MLX90367 Datasheet HTML 30Page - Melexis Microelectronic Systems MLX90367 Datasheet HTML 31Page - Melexis Microelectronic Systems MLX90367 Datasheet HTML 32Page - Melexis Microelectronic Systems MLX90367 Datasheet HTML 33Page - Melexis Microelectronic Systems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 36 page
background image
MLX90367
Triaxis
®
®
®
® Position Sensor IC feat. SENT
MLX90367
Page 29 of 36
Datasheet
Rev 5.2
Dec. 15, 15
17.
Recommended Application Diagrams
17.1. Wiring with the MLX90367 in SOIC-8 Package
Figure 11: Recommended wiring for the MLX90367 in SOIC8 package
17.2. Wiring with the MLX90367 in TSSOP-16 Package
Figure 12: Recommended wiring for the MLX90367 in TSSOP16 package (dual die)
VDD
VSS
Out
VDIG
Test x
C1
C2
C5
C4
C3
R1
R2
GND
VDD
Output
Optimal EMC/ESD performances
C1, C2
1nF
Close to IC terminals
C3, C4 ,
100nF
Close to connector
C5
2.2nF
Close to connector
R1
10 Ω
Recommended
R2
120 Ω
Recommended
Optimal EMC/ESD performances
C1, C2
1nF
Close to IC terminals
C3, C4 ,
100nF
Close to connector
C5
2.2nF
Close to connector
R1
10 Ω
Recommended
R2
120 Ω
Recommended
1
8
5
7
2, 3, 4, 6
MLX90367
VDD2
VSS2
Out
2
VDIG2
Test x2
C21
C22
C25
C24
C23
R21
R22
GND2
VDD2
Output2
VDD1
VSS1
Out1
VDIG1
Test x1
C11
C12
C15
C14
C13
R11
R12
GND1
VDD1
Output1
Optimal EMC/ESD performance
C11, C12
C21, C22
1nF
Close to IC
terminals
C13, C23,
C24, C14
100nF
100nF
Close to IC
terminals
Close to
connector
C15
C25
2.2nF
Close to
connector
R11
R21
10 Ω
Recommended
R12
R22
120 Ω
Recommended
MLX90367
3
2
15
11
10
6
4,13,16,14
1
5,7,8,12
9



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com