công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VLMY310 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện VLMY310
Giải thích chi tiết về linh kiện  Standard SMD LED PLCC-2
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

VLMY310 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  VLMY310 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
VLMH310., VLMO310., VLMY310., VLMG310., VLMP310.
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Rev. 2.0, 04-Nov-15
3
Document Number: 84789
For technical questions, contact: LED@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Note
(1) In one packing unit IVmax./IVmin.
≤ 1.6
Note
(1) In one packing unit IVmax./IVmin.
≤ 1.6
Note
(1) In one packing unit IVmax./IVmin.
≤ 1.6
OPTICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb = 25 °C, unless otherwise specified)
VLMO310., SOFT ORANGE
PARAMETER
TEST CONDITION
PART
SYMBOL
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Luminous intensity (1)
IF = 10 mA
VLMO3100
IV
2.8
8
-
mcd
VLMO3101
IV
4.5
8.6
11.2
mcd
Dominant wavelength
IF = 10 mA
λd
598
605
611
nm
Peak wavelength
IF = 10 mA
λp
-
605
-
nm
Angle of half intensity
IF = 10 mA
ϕ
-± 60
-
deg
Forward voltage
IF = 20 mA
VF
-2
2.8
V
Reverse voltage
IR = 10 μA
VR
615
-
V
Junction capacitance
VR = 0 V, f = 1 MHz
Cj
-15
-
pF
OPTICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb = 25 °C, unless otherwise specified)
VLMY310., YELLOW
PARAMETER
TEST CONDITION
PART
SYMBOL
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Luminous intensity (1)
IF = 10 mA
VLMY3100
IV
2.8
10
mcd
VLMY3101
IV
4.5
7.6
11.2
mcd
VLMY3102
IV
7.1
8.6
18
mcd
Dominant wavelength
IF = 10 mA
λd
581
588
594
nm
Peak wavelength
IF = 10 mA
λp
-
585
-
nm
Angle of half intensity
IF = 10 mA
ϕ
-± 60
-
deg
Forward voltage
IF = 20 mA
VF
-2.1
2.8
V
Reverse voltage
IR = 10 μA
VR
615
-
V
Junction capacitance
VR = 0 V, f = 1 MHz
Cj
-15
-
pF
OPTICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb = 25 °C, unless otherwise specified)
VLMG310., GREEN
PARAMETER
TEST CONDITION
PART
SYMBOL
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Luminous intensity (1)
IF = 10 mA
VLMG3100
IV
4.5
12
-
mcd
VLMG3102
IV
11.2
13.6
18
mcd
VLMG3105
IV
7.1
12
18
mcd
Dominant wavelength
IF = 10 mA
λd
562
572
575
nm
Peak wavelength
IF = 10 mA
λp
-
565
-
nm
Angle of half intensity
IF = 10 mA
ϕ
-± 60
-
deg
Forward voltage
IF = 20 mA
VF
-2.2
2.8
V
Reverse voltage
IR = 10 μA
VR
615
-
V
Junction capacitance
VR = 0 V, f = 1 MHz
-
-
15
-
pF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com