công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VLMY310 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện VLMY310
Giải thích chi tiết về linh kiện  Standard SMD LED PLCC-2
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

VLMY310 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  VLMY310 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 13 page
background image
VLMH310., VLMO310., VLMY310., VLMG310., VLMP310.
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Rev. 2.0, 04-Nov-15
5
Document Number: 84789
For technical questions, contact: LED@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
TYPICAL CHARACTERISTICS (Tamb = 25 °C, unless otherwise specified)
Fig. 1 - Maximum Permissible Forward Current vs.
Ambient Temperature
Fig. 2 - Permissible Pulse Forward Current vs. Pulse Duration
Fig. 3 - Relative Luminous Intensity vs. Angular Displacement
Fig. 4 - Forward Current vs. Forward Voltage
CROSSING TABLE
VISHAY
OSRAM
STANLEY
VLMH3100
-
-
VLMH3101
-
-
VLMH3102
-
-
VLMO3100
LOT670J1L2
-
VLMO3101
LOT670J1K2
-
VLMY3100
LYT670J1L2
-
VLMY3101
LYT670J1K2
-
VLMY3102
LYT670K1L2
-
VLMG3100
LGT670K1M2
VYBG1104B
VLMG3102
LGT670L1L2
-
VLMG3105
LGT671K1L2
-
VLMP3100
LPT670F2J2
-
VLMP3101
LPT670G1H2
VYBG1101W
VLMP3102
LPT670H1J2
-
VLMP3107
LPT670H1J1
-
0
10
20
30
40
60
95 10905
50
T
amb - Ambient Temperature (°C)
100
80
60
40
20
0
0.01
0.1
1
10
1
10
100
1000
10 000
tp - Pulse Length (ms)
100
95 9985
DC
t
p/T = 0.005
0.5
0.2
0.1
0.01
0.05
0.02
T
amb < 60 °C
0.4
0.2
0
95 10319
0.6
0.9
0.8
0°
30°
10°
20°
40°
50°
60°
70°
80°
0.7
1.0
0.1
1
10
100
V
F - Forward Voltage (V)
5
4
3
2
Amber
1
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com