công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VLMY310 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện VLMY310
Giải thích chi tiết về linh kiện  Standard SMD LED PLCC-2
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

VLMY310 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Vishay Siliconix

Back Button VLMY310 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 12Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 13Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
VLMH310., VLMO310., VLMY310., VLMG310., VLMP310.
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Rev. 2.0, 04-Nov-15
9
Document Number: 84789
For technical questions, contact: LED@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Fig. 23 - Relative Intensity vs. Wavelength
Fig. 24 - Forward Current vs. Forward Voltage
Fig. 25 - Relative Luminous Intensity vs. Ambient Temperature
Fig. 26 - Specific Luminous Intensity vs. Forward Current
Fig. 27 - Relative Luminous Intensity vs. Forward Current
Fig. 28 - Relative Intensity vs. Wavelength
520
540
560
580
600
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.2
620
95 10038
λ - Wavelength (nm)
1.0
green
02
0.1
1
10
100
5
95 9988
pure green
VF - Forward Voltage (V)
13
4
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
95 9991
pure green
Tamb - Ambient Temperature (°C)
0100
80
60
40
20
95 10261
10
1000
100
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.4
2.0
pure green
IF - Forward Current (mA)
0.01
0.1
1
10
100
10
1
95 9998
pure green
IF - Forward Current (mA)
500
520
540
560
580
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.2
600
95 10325
1.0
pure green
λ - Wavelength (nm)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com