công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VLMY310 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện VLMY310
Giải thích chi tiết về linh kiện  Standard SMD LED PLCC-2
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

VLMY310 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  VLMY310 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix VLMY310 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
VLMH310., VLMO310., VLMY310., VLMG310., VLMP310.
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Rev. 2.0, 04-Nov-15
2
Document Number: 84789
For technical questions, contact: LED@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Note
(1) In one packing unit IVmax./IVmin.
≤ 1.6
VLMG3100-GS08
Green
4.5
12
-
10
562
572
575
10
-
2.2
2.8
20
GaP on GaP
VLMG3100-GS18
Green
4.5
12
-
10
562
572
575
10
-
2.2
2.8
20
GaP on GaP
VLMG3102-GS08
Green
11.2
13.6
18
10
562
572
575
10
-
2.2
2.8
20
GaP on GaP
VLMG3102-GS18
Green
11.2
13.6
18
10
562
572
575
10
-
2.2
2.8
20
GaP on GaP
VLMG3105-GS08
Green
7.1
12
18
10
562
572
575
10
-
2.2
2.8
20
GaP on GaP
VLMG3105-GS18
Green
7.1
12
18
10
562
572
575
10
-
2.2
2.8
20
GaP on GaP
VLMP3100-GS08
Pure green
1.12
4
-
10
555
560
565
10
-
2.1
2.8
20
GaP on GaP
VLMP3100-GS18
Pure green
1.12
4
-
10
555
560
565
10
-
2.1
2.8
20
GaP on GaP
VLMP3101-GS08
Pure green
1.8
3.4
4.5
10
555
560
565
10
-
2.1
2.8
20
GaP on GaP
VLMP3101-GS18
Pure green
1.8
3.4
4.5
10
555
560
565
10
-
2.1
2.8
20
GaP on GaP
VLMP3102-GS08
Pure green
2.8
3.8
5.6
10
555
560
565
10
-
2.1
2.8
20
GaP on GaP
VLMP3102-GS18
Pure green
2.8
3.8
5.6
10
555
560
565
10
-
2.1
2.8
20
GaP on GaP
VLMP3107-GS08
Pure green
2.8
3.8
7.1
10
555
560
565
10
-
2.1
2.8
20
GaP on GaP
VLMP3107-GS18
Pure green
2.8
3.8
7.1
10
555
560
565
10
-
2.1
2.8
20
GaP on GaP
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Tamb = 25 °C, unless otherwise specified)
VLMG310. ,VLMH310. ,VLMO310. ,VLMP310. ,VLMY310.
PARAMETER
TEST CONDITION
SYMBOL
VALUE
UNIT
Reverse voltage
VR
6V
DC forward current
Tamb
≤ 60 °C
IF
30
mA
Surge forward current
tp
≤ 10 μs
IFSM
0.5
A
Power dissipation
Tamb
≤ 60 °C
PV
100
mW
Junction temperature
Tj
100
°C
Operating temperature range
Tamb
-40 to +100
°C
Storage temperature range
Tstg
-40 to +100
°C
Soldering temperature
t
≤ 5 s
Tsd
260
°C
Thermal resistance junction / ambient Mounted on PC board (pad size > 16 mm2)RthJA
400
K/W
OPTICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb = 25 °C, unless otherwise specified)
VLMH310., AMBER
PARAMETER
TEST CONDITION
PART
SYMBOL
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Luminous intensity (1)
IF = 10 mA
VLMH3100
IV
2.8
10
-
mcd
VLMH3101
IV
4.5
8.7
11.2
mcd
VLMH3102
IV
7.1
10.3
18
mcd
Dominant wavelength
IF = 10 mA
λd
612
619
625
nm
Peak wavelength
IF = 10 mA
λp
-
635
-
nm
Angle of half intensity
IF = 10 mA
ϕ
-± 60
-
deg
Forward voltage
IF = 20 mA
VF
-2
2.8
V
Reverse voltage
IR = 10 μA
VR
615
-
V
Junction capacitance
VR = 0 V, f = 1 MHz
Cj
-15-
pF
PARTS TABLE
PART
COLOR
LUMINOUS INTENSITY
(mcd)
at IF
(mA)
WAVELENGTH
(nm)
at IF
(mA)
FORWARD VOLTAGE
(V)
at IF
(mA)
TECHNOLOGY
MIN.
TYP.
MAX.
MIN. TYP. MAX.
MIN.
TYP.
MAX.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com