công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MGC3030 bảng dữ liệu(PDF) 40 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MGC3030
Giải thích chi tiết về linh kiện  Audio Products
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MGC3030 bảng dữ liệu(HTML) 40 Page - Microchip Technology

Back Button MGC3030 Datasheet HTML 36Page - Microchip Technology MGC3030 Datasheet HTML 37Page - Microchip Technology MGC3030 Datasheet HTML 38Page - Microchip Technology MGC3030 Datasheet HTML 39Page - Microchip Technology MGC3030 Datasheet HTML 40Page - Microchip Technology MGC3030 Datasheet HTML 41Page - Microchip Technology MGC3030 Datasheet HTML 42Page - Microchip Technology MGC3030 Datasheet HTML 43Page - Microchip Technology MGC3030 Datasheet HTML 44Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 40 / 50 page
background image
MGC3030/3130
DS40001667D-page 40
Advance Information
 2012-2015 Microchip Technology Inc.
9.0
PACKAGING INFORMATION
9.1
Package Marking Information
28-Lead QFN (5x5x0.9 mm)
Example
PIN 1
PIN 1
MGC3130
MQ
1318017
3
e
28-Lead SSOP (5.30 mm)
Example
MGC3030
SS
1318017
3
e
Legend:
XX...X
Customer-specific information
Y
Year code (last digit of calendar year)
YY
Year code (last 2 digits of calendar year)
WW
Week code (week of January 1 is week ‘01’)
NNN
Alphanumeric traceability code
Pb-free JEDEC® designator for Matte Tin (Sn)
*
This package is Pb-free. The Pb-free JEDEC designator (
)
can be found on the outer packaging for this package.
Note
:
In the event the full Microchip part number cannot be marked on one line, it will
be carried over to the next line, thus limiting the number of available
characters for customer-specific information.
3
e
3
e



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com