| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LAN8740Ai-EN bảng dữ liệu(PDF) 80 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LAN8740Ai-EN bảng dữ liệu(HTML) 80 Page - Microchip Technology |
|
80 / 136 page ![]() LAN8740A/LAN8740Ai DS00001987A-page 80 2013-2015 Microchip Technology Inc. 4.2.21 INTERRUPT MASK REGISTER Index (In Decimal): 30 Size: 16 bits Bits Description Type Default 15:9 RESERVED RO - 8:1 Mask Bits These bits mask the corresponding interrupts in the Interrupt Source Flag Register. 0 = Interrupt source is masked. 1 = Interrupt source is enabled. R/W 00000000b 0 RESERVED RO - |