công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F301X6 bảng dữ liệu(PDF) 92 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F301X6
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM Cortex-M4 32-bit MCUFPU, up to 64 KB Flash, 16 KB SRAM, ADC, DAC, COMP, Op-Amp, 2.0 ??3.6 V
PDF  135 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F301X6 bảng dữ liệu(HTML) 92 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F301X6 Datasheet HTML 88Page - STMicroelectronics STM32F301X6 Datasheet HTML 89Page - STMicroelectronics STM32F301X6 Datasheet HTML 90Page - STMicroelectronics STM32F301X6 Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics STM32F301X6 Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics STM32F301X6 Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics STM32F301X6 Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics STM32F301X6 Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics STM32F301X6 Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 92 / 135 page
background image
Electrical characteristics
STM32F301x6 STM32F301x8
92/135
DocID025146 Rev 6
Table 59. IWDG min/max timeout period at 40 kHz (LSI) (1)
1. These timings are given for a 40 kHz clock but the microcontroller internal RC frequency can vary from 30
to 60 kHz. Moreover, given an exact RC oscillator frequency, the exact timings still depend on the phasing
of the APB interface clock versus the LSI clock so that there is always a full RC period of uncertainty.
Prescaler divider
PR[2:0] bits
Min timeout (ms) RL[11:0]=
0x000
Max timeout (ms) RL[11:0]=
0xFFF
/4
0
0.1
409.6
/8
1
0.2
819.2
/16
2
0.4
1638.4
/32
3
0.8
3276.8
/64
4
1.6
6553.6
/128
5
3.2
13107.2
/256
7
6.4
26214.4
Table 60. WWDG min-max timeout value @72 MHz (PCLK)(1)
1. Guaranteed by design.
Prescaler
WDGTB
Min timeout value
Max timeout value
1
0
0.05687
3.6409
2
1
0.1137
7.2817
4
2
0.2275
14.564
8
3
0.4551
29.127



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com