công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F301X6 bảng dữ liệu(PDF) 81 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F301X6
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM Cortex-M4 32-bit MCUFPU, up to 64 KB Flash, 16 KB SRAM, ADC, DAC, COMP, Op-Amp, 2.0 ??3.6 V
PDF  135 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F301X6 bảng dữ liệu(HTML) 81 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F301X6 Datasheet HTML 77Page - STMicroelectronics STM32F301X6 Datasheet HTML 78Page - STMicroelectronics STM32F301X6 Datasheet HTML 79Page - STMicroelectronics STM32F301X6 Datasheet HTML 80Page - STMicroelectronics STM32F301X6 Datasheet HTML 81Page - STMicroelectronics STM32F301X6 Datasheet HTML 82Page - STMicroelectronics STM32F301X6 Datasheet HTML 83Page - STMicroelectronics STM32F301X6 Datasheet HTML 84Page - STMicroelectronics STM32F301X6 Datasheet HTML 85Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 81 / 135 page
background image
DocID025146 Rev 6
81/135
STM32F301x6 STM32F301x8
Electrical characteristics
114
6.3.10
Memory characteristics
Flash memory
The characteristics are given at TA = –40 to 105 °C unless otherwise specified.
Table 47. Flash memory characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max(1)
1. Guaranteed by design.
Unit
tprog
16-bit programming time TA = –40 to +105 °C
40
53.5
60
µs
tERASE Page (2 KB) erase time
TA = –40 to +105 °C
20
-
40
ms
tME
Mass erase time
TA = –40 to +105 °C
20
-
40
ms
IDD
Supply current
Write mode
-
-
10
mA
Erase mode
-
-
12
mA
Table 48. Flash memory endurance and data retention
Symbol
Parameter
Conditions
Value
Unit
Min(1)
1. Guaranteed by characterization results.
NEND
Endurance
TA = –40 to +85 °C (6 suffix versions)
TA = –40 to +105 °C (7 suffix versions)
10
kcycles
tRET
Data retention
1 kcycle(2) at TA = 85 °C
2. Cycling performed over the whole temperature range.
30
Years
1 kcycle(2) at TA = 105 °C
10
10 kcycles(2) at TA = 55 °C
20



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com