| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PM5347 bảng dữ liệu(PDF) 77 Page - PMC-Sierra, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PM5347 bảng dữ liệu(HTML) 77 Page - PMC-Sierra, Inc |
|
77 / 302 page ![]() PM5347 S/UNI-PLUS DATA SHEET PMC-941033 ISSUE 6 SATURN USER NETWORK INTERFACE PLUS PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL TO PMC-SIERRA, INC., AND FOR ITS CUSTOMERS’ INTERNAL USE 61 Figure 7 - STS-3c Default Transport Overhead Values J0 (0x01) Z0 (0x02) Z0 (0x03) A2 (0x28) A2 (0x28) A2 (0x28) A1 (0xF6) F1 (0x00) (0x00) (0x00) E1 (0x00) (0x00) (0x00) B1 (*) (0x00) (0x00) D3 (0x00) (0x00) (0x00) D2 (0x00) (0x00) (0x00) D1 (0x00) (0x00) (0x00) H3 (0x00) H3 (0x00) H3 (0x00) H2 (0x0A) H2 (0xFF) H2 (0xFF) H1 (0x62) H1 (0x93) H1 (0x93) K2 (0x00) (0x00) (0x00) K1 (0x00) (0x00) (0x00) B2 (*) B2 (*) B2 (*) D6 (0x00) (0x00) (0x00) D5 (0x00) (0x00) (0x00) D4 (0x00) (0x00) (0x00) D9 (0x00) (0x00) (0x00) D8 (0x00) (0x00) (0x00) D7 (0x00) (0x00) (0x00) D12 (0x00) (0x00) (0x00) D11 (0x00) (0x00) (0x00) D10 (0x00) (0x00) (0x00) E2 (0x00) (0x00) (0x00) Z2 (0x00) Z2 (0x00) M1 (*) S1 (0x00) Z1 (0x00) Z1 (0x00) * : B1, B2 values depend on payload contents M1 value depends on incoming line bit errors A1 (0xF6) A1 (0xF6) |