công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PM5347 bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - PMC-Sierra, Inc

tên linh kiện PM5347
Giải thích chi tiết về linh kiện  SATURN USER NETWORK INTERFACE PLUS
PDF  302 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PMC [PMC-Sierra, Inc]
Trang chủ  http://www.pmc-sierra.com
Logo PMC - PMC-Sierra, Inc

PM5347 bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - PMC-Sierra, Inc

Back Button PM5347 Datasheet HTML 20Page - PMC-Sierra, Inc PM5347 Datasheet HTML 21Page - PMC-Sierra, Inc PM5347 Datasheet HTML 22Page - PMC-Sierra, Inc PM5347 Datasheet HTML 23Page - PMC-Sierra, Inc PM5347 Datasheet HTML 24Page - PMC-Sierra, Inc PM5347 Datasheet HTML 25Page - PMC-Sierra, Inc PM5347 Datasheet HTML 26Page - PMC-Sierra, Inc PM5347 Datasheet HTML 27Page - PMC-Sierra, Inc PM5347 Datasheet HTML 28Page - PMC-Sierra, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 302 page
background image
PM5347 S/UNI-PLUS
DATA SHEET
PMC-941033
ISSUE 6
SATURN USER NETWORK INTERFACE PLUS
PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL TO PMC-SIERRA, INC., AND FOR ITS CUSTOMERS’ INTERNAL USE
8
Figure 2
- Application With Clock Recovery & Clock Synthesis
Bypassed
RXD+/-
MICRO BUS
FOR CONFIG, STATUS
AND CONTROL
RECEIVE
ALARM DETECT
SIGNALS
RECEIVE
OVERHEAD
EXTRACT
TRANSMIT
ALARM INSERT
SIGNALS
TRANSMIT
OVERHEAD
INSERT
TWRENB
RDAT[15:0]
RSOC
RRDENB
TDAT[15:0]
TSOC
O/E
With
Clock
Recovery
E/O
TRANSMIT
ATM
PROCESS
RECEIVE
ATM
PROCESS
PM5347 S/UNI-PLUS
SONET/SDH
USER NETWORK INTERFACE
RCA
TCA
TXD+/-
TRCLK+/-
Ref.
Clock
TFCLK
RFCLK
RXPRTY[1:0]
TXPRTY[1:0]
ALOS+/-
SWITCHING
NETWORK
155.52 MHz
RRCLK+/-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com