| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DDP3310B bảng dữ liệu(PDF) 47 Page - Micronas |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DDP3310B bảng dữ liệu(HTML) 47 Page - Micronas |
|
47 / 60 page ![]() ADVANCE INFORMATION DDP 3310B Micronas 47 4.6.4.4. Reset Input, Test Input 4.6.4.5. Half-Contrast Input Symbol Parameter Pin Name Min. Typ. Max. Unit Test Conditions VIL Input Low Voltage RESQ TEST −− 2.0 V VIH Input High Voltage 3.2 −− V CIN Input Capacitance − 5 − pF Symbol Parameter Pin Name Min. Typ. Max. Unit Test Conditions VIL Input Low Voltage HCS −− 0.8 V VIH Input High Voltage 2.0 −− V CIN Input Capacitance − 5 − pF |