công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPS80032A2ABYFFR bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TPS80032A2ABYFFR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fully Integrated Power Management With Power Path and Battery Charger
PDF  127 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TPS80032A2ABYFFR bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - Texas Instruments

Back Button TPS80032A2ABYFFR Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments TPS80032A2ABYFFR Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments TPS80032A2ABYFFR Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments TPS80032A2ABYFFR Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments TPS80032A2ABYFFR Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments TPS80032A2ABYFFR Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments TPS80032A2ABYFFR Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments TPS80032A2ABYFFR Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments TPS80032A2ABYFFR Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 127 page
background image
TPS80032
www.ti.com
SWCS059I – MARCH 2011 – REVISED NOVEMBER 2014
Table 4-20. Digital Output Signal Electrical Parameters (continued)
PARAMETER(1)
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
High-level output voltage related to
VOH
IOH = 2 mA
VRTC – 0.45
VRTC
V
VRTC
High-level output voltage related to
VOH
IOH = 100 µA
VRTC – 0.2
VRTC
V
VRTC
CTLI2C_SDA, DVSI2C_SDA
Low-level output voltage related to
VOL
3-mA sink current
0
0.2 × VIO
V
VIO
Copyright © 2011–2014, Texas Instruments Incorporated
Specifications
39
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: TPS80032



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com