công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPS80032A2ABYFFR bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TPS80032A2ABYFFR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fully Integrated Power Management With Power Path and Battery Charger
PDF  127 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TPS80032A2ABYFFR bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Texas Instruments

Back Button TPS80032A2ABYFFR Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TPS80032A2ABYFFR Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments TPS80032A2ABYFFR Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TPS80032A2ABYFFR Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments TPS80032A2ABYFFR Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments TPS80032A2ABYFFR Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments TPS80032A2ABYFFR Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments TPS80032A2ABYFFR Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments TPS80032A2ABYFFR Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 127 page
background image
TPS80032
www.ti.com
SWCS059I – MARCH 2011 – REVISED NOVEMBER 2014
Table 4-4. LDO Regulators Electrical Characteristics (continued)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
1.0 V, _IN
≥ 2.5 V
1.001
1.018
1.030
1.0 V, _IN < 2.5 V
0.987
1.018
1.030
1.2 V, _IN
≥ 2.5 V
1.202
1.222
1.236
1.2 V, _IN < 2.5 V
1.185
1.222
1.236
1.3 V, _IN
≥ 2.5 V
1.301
1.323
1.339
Total DC output voltage
1.3 V, _IN < 2.5 V
1.283
1.323
1.339
accuracy
1.8 V
1.801
1.832
1.854
Includes voltage references, DC 1.9 V
1.902
1.934
1.957
load/line regulations, process
2.0 V
2.002
2.036
2.060
and temperature
2.1 V
2.102
2.138
2.163
V
(–1.7%/1.2%), _IN
≥ 2.5 V
2.2 V
2.203
2.240
2.266
(–3.0%/1.2%), _IN < 2.5 V and
2.3 V
2.302
2.341
2.369
TDCOV
VOUT < 1.5 V
2.4 V
2.402
2.443
2.472
(except VRTC, VBRTC and
2.5 V
2.503
2.545
2.575
VANA)
2.75 V
2.753
2.800
2.834
2.8 V
2.802
2.850
2.884
2.9 V
2.903
2.952
2.987
3.0 V
3.003
3.054
3.090
3.3 V
3.304
3.359
3.399
3.3 V (LDOUSB)
3.245
3.301
3.341
VBRTC
1.550
1.805
1.854
VRTC
1.801
1.832
1.890
V
VANA
2.102
2.138
2.163
LDO6, LDOLN: IOUT = IOUTmax
150
LDO5, LDO7: IOUT = 50 mA
140
Dropout voltage
LDOUSB
200
_IN
≥ 2.3 V
LDO1, LDO2, LDO3, LDO4, LDO5, LDO7, VRTC:
DV
mV
300
VINPmin = TDCOV + DV
LDO6, LDOLN: IOUT = IOUTmax
250
Dropout voltage
LDO1, LDO2, LDO3, LDO4, LDO5, LDO7: VINPmin =
_IN
≥ 1.8 V
400
TDCOV + DV
VBRTC
1.5
VANA, VRTC
25
LDOLN
50
LDO1: VOUT ≤ 2.75 V
50
IOUT
Rated output current
mA
LDO1: VOUT ≥ 2.8 V
80
LDOUSB
100
LDO2, LDO3, LDO4, LDO5, LDO6, LDO7
200
LDO6 (DV = 300 mV, VOUT ≥ 1.8 V)
250
Range
1.0
3.3
V
Output voltage, programmable
VOUT
(except VRTC, VBRTC and
Step size
100
mV
VANA)
Additional selectable voltage level
2.75
V
VANA, VRTC, LDO1, LDOLN
100
250
400
ILIMIT
Load current limitation
LDOUSB
150
250
600
mA
LDO2, LDO3, LDO4, LDO5, LDO6, LDO7
400
650
900
DC load regulation,
∆VOUT /
DCLDR
IOUT = 0 to IOUTmax
4
10
mV
VOUT
DC line regulation,
∆VOUT /
VIN = VINPmin to VINPmax
DCLNR
0.1 %
0.2 %
VOUT
IOUT = IOUTmax
tON
Turn-on time
IOUT = 0 , VOUT = 0.1 V up to VOUTmin
100
500
µs
Turn-off time (except VRTC and
tOFF
IOUT = 0, VOUT down to 10% x VOUT
250
500
µs
VBRTC)
Pulldown resistor (except VRTC
RPD
Off mode
40
60
80
Ω
and VBRTC)
Copyright © 2011–2014, Texas Instruments Incorporated
Specifications
21
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: TPS80032



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com