công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NPIS42LA bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NIC-Components Corp.

tên linh kiện NPIS42LA
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPIS Shielded Power Inductors
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NIC [NIC-Components Corp.]
Trang chủ  http://www.niccomp.com
Logo NIC - NIC-Components Corp.

NPIS42LA bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NIC-Components Corp.

  NPIS42LA Datasheet HTML 1Page - NIC-Components Corp. NPIS42LA Datasheet HTML 2Page - NIC-Components Corp. NPIS42LA Datasheet HTML 3Page - NIC-Components Corp. NPIS42LA Datasheet HTML 4Page - NIC-Components Corp. NPIS42LA Datasheet HTML 5Page - NIC-Components Corp. NPIS42LA Datasheet HTML 6Page - NIC-Components Corp. NPIS42LA Datasheet HTML 7Page - NIC-Components Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
7
NIC COMPONENTS CORP. www.niccomp.com www.lowESR.com www.RFpassives.com www.SMTmagnetics.com
®
Specifications are subject to change
NPIS_LA Series
NPIS Shielded Power Inductors
Series
A
B
C
D
Qty/Reel
NPIS30LA
8.4 ± 1.0
50 min.
13.0 ± 0.8
178 ± 2.0
2,000
NPIS32LA
8.4 ± 1.0
50 min.
13.0 ± 0.8
178 ± 2.0
2,000
NPIS35LA
8.4 ± 1.0
50 min.
13.0 ± 0.8
178 ± 2.0
2,000
NPIS40LA
12.0 ± 1.5
100 ± 0.5
13.2 ± 0.5
330 ± 0.5
5,000
NPIS42LA
12.0 ± 1.5
100 ± 0.5
13.2 ± 0.5
330 ± 0.5
4,500
NPIS65LA
16.4 +2.0/-0
80 ± 2.0
13.5 ± 0.5
330 ± 3.0
1,000
NPIS84LA
16.4 +2.0/-0
80 ± 2.0
13.5 ± 0.5
330 ± 3.0
1,000
REEL DIMENSIONS (mm)
C
A
REFLOW SOLDERING PROFILE
Soldering 260°C max.
10 seconds max.
Cool Down
60 ~ 180 sec.
25
50
100
150
200
250
300
Pre-Heat
150°C ~ 200°C
Time above 245°C
20 ~ 40 seconds
Time above 217°C
60 ~ 150 seconds



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com