công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NPIS42LA bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NIC-Components Corp.

tên linh kiện NPIS42LA
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPIS Shielded Power Inductors
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NIC [NIC-Components Corp.]
Trang chủ  http://www.niccomp.com
Logo NIC - NIC-Components Corp.

NPIS42LA bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NIC-Components Corp.

  NPIS42LA Datasheet HTML 1Page - NIC-Components Corp. NPIS42LA Datasheet HTML 2Page - NIC-Components Corp. NPIS42LA Datasheet HTML 3Page - NIC-Components Corp. NPIS42LA Datasheet HTML 4Page - NIC-Components Corp. NPIS42LA Datasheet HTML 5Page - NIC-Components Corp. NPIS42LA Datasheet HTML 6Page - NIC-Components Corp. NPIS42LA Datasheet HTML 7Page - NIC-Components Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
3
NIC COMPONENTS CORP. www.niccomp.com www.lowESR.com www.RFpassives.com www.SMTmagnetics.com
®
Specifications are subject to change
NPIS_LA Series
NPIS Shielded Power Inductors
Maximum +40°C temperature rise at Irms. Typical -30% inductance change at Isat.
Part Number
STANDARD VALUES - CASE SIZE 40LA ( 4.0 X 4.0 X 1.0mm)
Inductance Value
(μH)
Tol.
SRF
(MHz)
DC Resistance
(Ω) ±20%
DC Current
Isat (Amps) typ.
DC Current
Irms (Amps) typ.
Test
Frequency
NPIS40LA1R0YTRQYF
1.0
±30%
116
0.056
2.00
1.90
100KHz/1.0V
NPIS40LA2R2MTRQYF
2.2
±20%
73
0.085
1.20
1.50
100KHz/1.0V
NPIS40LA3R3MTRQYF
3.3
±20%
58
0.100
1.10
1.40
100KHz/1.0V
NPIS40LA4R7MTRQYF
4.7
±20%
47
0.140
0.95
1.20
100KHz/1.0V
NPIS40LA6R8MTRQYF
6.8
±20%
38
0.200
0.80
1.00
100KHz/1.0V
NPIS40LA100MTRQYF
10
±20%
31
0.300
0.62
0.75
100KHz/1.0V
NPIS40LA150MTRQYF
15
±20%
24
0.430
0.54
0.60
100KHz/1.0V
NPIS40LA220MTRQYF
22
±20%
19
0.570
0.45
0.50
100KHz/1.0V
Maximum +40°C temperature rise at Irms. Typical -30% inductance change at Isat.
Part Number
STANDARD VALUES - CASE SIZE 42LA ( 4.0 X 4.0 X 1.2mm)
Inductance Value
(μH)
Tol.
SRF
(MHz)
DC Resistance
(Ω) ±20%
DC Current
Isat (Amps) typ.
DC Current
Irms (Amps) typ.
Test
Frequency
NPIS42LA1R0YTRQYF
1.0
±30%
100
0.042
2.80
2.20
100KHz/1.0V
NPIS42LA2R2MTRQYF
2.2
±20%
70
0.060
1.65
1.90
100KHz/1.0V
NPIS42LA3R3MTRQYF
3.3
±20%
60
0.070
1.40
1.70
100KHz/1.0V
NPIS42LA4R7MTRQYF
4.7
±20%
45
0.095
1.20
1.50
100KHz/1.0V
NPIS42LA6R8MTRQYF
6.8
±20%
35
0.125
0.90
1.30
100KHz/1.0V
NPIS42LA100MTRQYF
10
±20%
30
0.180
0.80
1.10
100KHz/1.0V
NPIS42LA150MTRQYF
15
±20%
24
0.260
0.65
0.75
100KHz/1.0V
NPIS42LA220MTRQYF
22
±20%
18
0.400
0.50
0.62
100KHz/1.0V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com