công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NPIS42LA bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NIC-Components Corp.

tên linh kiện NPIS42LA
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPIS Shielded Power Inductors
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NIC [NIC-Components Corp.]
Trang chủ  http://www.niccomp.com
Logo NIC - NIC-Components Corp.

NPIS42LA bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NIC-Components Corp.

  NPIS42LA Datasheet HTML 1Page - NIC-Components Corp. NPIS42LA Datasheet HTML 2Page - NIC-Components Corp. NPIS42LA Datasheet HTML 3Page - NIC-Components Corp. NPIS42LA Datasheet HTML 4Page - NIC-Components Corp. NPIS42LA Datasheet HTML 5Page - NIC-Components Corp. NPIS42LA Datasheet HTML 6Page - NIC-Components Corp. NPIS42LA Datasheet HTML 7Page - NIC-Components Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
5
NIC COMPONENTS CORP. www.niccomp.com www.lowESR.com www.RFpassives.com www.SMTmagnetics.com
®
Specifications are subject to change
Maximum +40°C temperature rise at Irms. Typical -30% inductance change at Isat.
Part Number
STANDARD VALUES - CASE SIZE 84LA (8.0 X 8.0 X 3.7mm)
Inductance Value
(μH)
Tol.
SRF
(MHz)
DC Resistance
(Ω) ±20%
DC Current
Isat (Amps) max.
DC Current
Irms (Amps) max.
Test
Frequency
NPIS84LA1R0MTRQYF
1.0
±20%
85
0.0082
13.0
8.00
1MHz/1.0V
NPIS84LA1R2MTRQYF
1.2
±20%
90
0.0082
11.5
7.80
1MHz/1.0V
NPIS84LA1R4MTRQYF
1.4
±20%
78
0.01
11.2
7.80
1MHz/1.0V
NPIS84LA1R5MTRQYF
1.5
±20%
66
0.01
11.0
7.70
1MHz/1.0V
NPIS84LA1R6MTRQYF
1.6
±20%
66
0.01
11.0
7.70
1MHz/1.0V
NPIS84LA2R0MTRQYF
2.0
±20%
61
0.011
9.6
7.10
1MHz/1.0V
NPIS84LA2R2MTRQYF
2.2
±20%
57
0.0115
9.2
6.90
1MHz/1.0V
NPIS84LA2R7MTRQYF
2.7
±20%
52
0.013
8.2
6.50
1MHz/1.0V
NPIS84LA3R3MTRQYF
3.3
±20%
48
0.015
7.5
6.20
1MHz/1.0V
NPIS84LA4R7MTRQYF
4.7
±20%
38
0.0195
6.0
5.30
1MHz/1.0V
NPIS84LA5R6MTRQYF
5.6
±20%
33
0.022
5.8
5.20
1MHz/1.0V
NPIS84LA6R8MTRQYF
6.8
±20%
29
0.025
5.1
5.00
1MHz/1.0V
NPIS84LA100MTRQYF
10
±20%
25
0.033
4.3
4.20
1MHz/1.0V
NPIS84LA150MTRQYF
15
±20%
20
0.05
3.6
3.20
1MHz/1.0V
NPIS84LA220MTRQYF
22
±20%
18
0.073
2.8
2.45
1MHz/1.0V
NPIS84LA330MTRQYF
33
±20%
15
0.1
2.1
2.10
1MHz/1.0V
NPIS84LA470MTRQYF
47
±20%
12
0.135
1.9
1.70
1MHz/1.0V
NPIS84LA560MTRQYF
56
±20%
10.5
0.16
1.6
1.60
1MHz/1.0V
NPIS84LA680MTRQYF
68
±20%
9.5
0.205
1.5
1.50
1MHz/1.0V
NPIS84LA820MTRQYF
82
±20%
8.5
0.23
1.4
1.30
1MHz/1.0V
NPIS84LA101MTRQYF
100
±20%
8.0
0.3
1.2
1.10
1MHz/1.0V
NPIS84LA121MTRQYF
120
±20%
7.5
0.35
1.1
1.00
1MHz/1.0V
NPIS84LA151MTRQYF
150
±20%
7.0
0.41
1.03
0.90
1MHz/1.0V
NPIS84LA181MTRQYF
180
±20%
6.5
0.49
0.94
0.83
1MHz/1.0V
NPIS84LA221MTRQYF
220
±20%
5.5
0.61
0.90
0.76
1MHz/1.0V
NPIS84LA331MTRQYF
330
±20%
5.0
0.85
0.70
0.66
1MHz/1.0V
NPIS84LA471MTRQYF
470
±20%
3.4
1.3
0.55
0.58
1MHz/1.0V
NPIS_LA Series
NPIS Shielded Power Inductors



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com