công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS570LS3134 bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMS570LS3134
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMS570LS31x4/21x4 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller
PDF  167 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TMS570LS3134 bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - Texas Instruments

Back Button TMS570LS3134 Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments TMS570LS3134 Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments TMS570LS3134 Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments TMS570LS3134 Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments TMS570LS3134 Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments TMS570LS3134 Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments TMS570LS3134 Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments TMS570LS3134 Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments TMS570LS3134 Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 167 page
background image
TMS570LS3134, TMS570LS2134, TMS570LS2124
www.ti.com
SPNS165B – APRIL 2012 – REVISED MAY 2015
5.8
Input/Output Electrical Characteristics
(1)
Over Recommended Operating Conditions
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
Vhys
Input hysteresis
180
mV
VIL
Low-level input voltage
–0.3
0.8
V
VIH
High-level input voltage
2
VCCIO + 0.3
V
IOL = IOLmax
0.2 VCCIO
IOL = 50 µA, standard
0.2
output mode
VOL
Low-level output voltage
V
IOL = 50 µA, low-EMI
output mode (see
0.2 VCCIO
Section 5.13)
IOH = IOHmax
0.8 VCCIO
IOH = 50 µA, standard
VCCIO – 0.3
output mode
VOH
High-level output voltage
V
IOH = 50 µA, low-EMI
output mode (see
0.8 VCCIO
Section 5.13)
VI < VSSIO - 0.3 or VI >
IIK
Input clamp current (I/O pins)
–3.5
3.5
mA
VCCIO + 0.3
IIH Pulldown 20 µA
VI = VCCIO
5
40
IIH Pulldown 100 µA
VI = VCCIO
40
195
II
Input current (I/O pins)
IIL Pullup 20 µA
VI = VSS
–40
–5
µA
IIL Pullup 100 µA
VI = VSS
–195
–40
All other pins
No pullup or pulldown
–1
1
CI
Input capacitance
2
pF
CO
Output capacitance
3
pF
(1)
Source currents (out of the device) are negative while sink currents (into the device) are positive.
Copyright © 2012–2015, Texas Instruments Incorporated
Specifications
43
Submit Documentation Feedback



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com