công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RM48L930DPGET bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Texas Instruments

tên linh kiện RM48L930DPGET
Giải thích chi tiết về linh kiện  RM48Lx30 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller
PDF  172 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

RM48L930DPGET bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Texas Instruments

Back Button RM48L930DPGET Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments RM48L930DPGET Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments RM48L930DPGET Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments RM48L930DPGET Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments RM48L930DPGET Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments RM48L930DPGET Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments RM48L930DPGET Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments RM48L930DPGET Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments RM48L930DPGET Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 172 page
background image
RM48L930, RM48L730, RM48L530
www.ti.com
SPNS176C – APRIL 2012 – REVISED JUNE 2015
4.3.1.2
Enhanced Next Generation High-End Timer (N2HET) Modules
Table 4-2. PGE Enhanced Next Generation High-End Timer Modules (N2HET1, N2HET2)
TERMINAL
SIGNAL
RESET PULL
PULL TYPE
DESCRIPTION
144
TYPE
STATE
SIGNAL NAME
PGE
N2HET1[0]/SPI4CLK
25
N2HET1[1]/SPI4NENA/USB2.TXEN/USB_FUNC.PUENO
23
/N2HET2[8]
N2HET1[2]/SPI4SIMO[0]
30
N2HET1[3]/SPI4NCS[0]
24
/USB2.SPEED/USB_FUNC.PUENON/N2HET2[10]
N2HET1[4]
36
N2HET1[5]/SPI4SOMI[0]/N2HET2[12]
31
N2HET1[6]/SCIRX
38
N2HET1[7]/USB2.PortPower/USB_FUNC.GZO/N2HET2[14]
33
Programmable,
N2HET1[8]/MIBSPI1SIMO[1]/ USB1.OverCurrent
106
I/O
Pulldown
20 µA
N2HET1[9]/N2HET2[16]
35
/USB2.SUSPEND/USB_FUNC.SUSPENDO
N2HET1[10]/USB1.TXEN
118
N2HET1[11]/MIBSPI3NCS[4]/N2HET2[18]/
6
USB2.OverCurrent/USB_FUNC.VBUSI
N2HET1[12]
124
N2HET1[13]/SCITX
39
N2HET1[14]/USB1.TXSE0
125
N2HET1[15]/MIBSPI1NCS[4]
41
N2HET1[16]
139
N2HET1 timer input capture
MIBSPI1NCS[1]/N2HET1[17]/
Programmable,
130
I/O
Pullup
or output compare, or GIO.
USB1.SUSPEND
20 µA
Each terminal has a
Programmable,
N2HET1[18]
140
I/O
Pulldown
suppression filter with a
20 µA
programmable duration.
Programmable,
MIBSPI1NCS[2]/N2HET1[19]
40
I/O
Pullup
20 µA
Programmable,
N2HET1[20]
141
I/O
Pulldown
20 µA
Programmable,
N2HET1[22]/USB2.TXSE0/USB_FUNC.SE0O
15
I/O
Pulldown
20 µA
Programmable,
MIBSPI1NENA/N2HET1[23]/USB1.VP
96
I/O
Pullup
20 µA
Programmable,
N2HET1[24]/MIBSPI1NCS[5]
91
I/O
Pulldown
20 µA
Programmable,
MIBSPI3NCS[1]/N2HET1[25]/MDCLK
37
I/O
Pullup
20 µA
Programmable,
N2HET1[26]
92
I/O
Pulldown
20 µA
Programmable,
MIBSPI3NCS[2]/I2C_SDA/N2HET1[27]
4
I/O
Pullup
20 µA
Programmable,
N2HET1[28]
107
I/O
Pulldown
20 µA
Programmable,
MIBSPI3NCS[3]/I2C_SCL/N2HET1[29]
3
I/O
Pullup
20 µA
Programmable,
N2HET1[30]/USB1.SPEED
127
I/O
Pulldown
20 µA
Programmable,
MIBSPI3NENA/MIBSPI3NCS[5]/N2HET1[31]
54
I/O
Pullup
20 µA
Programmable,
Disable selected PWM
GIOA[5]/EXTCLKIN/N2HET1_PIN_nDIS
14
I/O
Pulldown
20 µA
outputs
Copyright © 2012–2015, Texas Instruments Incorporated
Terminal Configuration and Functions
13
Submit Documentation Feedback



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com