công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RM48L930DPGET bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - Texas Instruments

tên linh kiện RM48L930DPGET
Giải thích chi tiết về linh kiện  RM48Lx30 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller
PDF  172 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

RM48L930DPGET bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - Texas Instruments

Back Button RM48L930DPGET Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments RM48L930DPGET Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments RM48L930DPGET Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments RM48L930DPGET Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments RM48L930DPGET Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments RM48L930DPGET Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments RM48L930DPGET Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments RM48L930DPGET Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments RM48L930DPGET Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 172 page
background image
RM48L930, RM48L730, RM48L530
www.ti.com
SPNS176C – APRIL 2012 – REVISED JUNE 2015
Table 4-39. No Connects (continued)
TERMINAL
RESET
SIGNAL
PULL
PULL TYPE
DESCRIPTION
337
TYPE
SIGNAL NAME
STATE
ZWT
NC
U5
–
N/A
None
NC
U6
–
N/A
None
NC
U7
–
N/A
None
NC
U8
–
N/A
None
NC
U9
–
N/A
None
NC
U10
–
N/A
None
No Connects. These balls are
NC
U11
–
N/A
None
not connected to any internal
NC
U12
–
N/A
None
logic and can be connected to
the PCB ground without
NC
V3
–
N/A
None
affecting the functionality of
NC
V4
–
N/A
None
the device.
NC
V11
–
N/A
None
NC
V12
–
N/A
None
NC
W4
–
N/A
None
NC
W11
–
N/A
None
NC
W12
–
N/A
None
NC
W13
–
N/A
None
4.3.2.21 Supply for Core Logic: 1.2-V Nominal
Table 4-40. ZWT Supply for Core Logic: 1.2-V Nominal
TERMINAL
RESET
SIGNAL
PULL
PULL TYPE
DESCRIPTION
337
TYPE
SIGNAL NAME
STATE
ZWT
VCC
F9
VCC
F10
VCC
H10
VCC
J14
VCC
K6
1.2-V
VCC
K8
N/A
None
Core supply
Power
VCC
K12
VCC
K14
VCC
L6
VCC
M10
VCC
P10
Copyright © 2012–2015, Texas Instruments Incorporated
Terminal Configuration and Functions
39
Submit Documentation Feedback



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com