công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320C28343 bảng dữ liệu(PDF) 81 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMS320C28343
Giải thích chi tiết về linh kiện  Delfino Microcontrollers
PDF  170 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TMS320C28343 bảng dữ liệu(HTML) 81 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320C28343 Datasheet HTML 77Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 78Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 79Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 80Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 81Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 82Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 83Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 84Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 85Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 81 / 170 page
background image
Mailbox Enable - CANME
Mailbox Direction - CANMD
Transmission Request Set - CANTRS
Transmission Request Reset - CANTRR
Transmission Acknowledge - CANTA
Abort Acknowledge - CANAA
Received Message Pending - CANRMP
Received Message Lost - CANRML
Remote Frame Pending - CANRFP
Global Acceptance Mask - CANGAM
Master Control - CANMC
Bit-Timing Configuration - CANBTC
Error and Status - CANES
Transmit Error Counter - CANTEC
Receive Error Counter - CANREC
Global Interrupt Flag 0 - CANGIF0
Global Interrupt Mask - CANGIM
Mailbox Interrupt Mask - CANMIM
Mailbox Interrupt Level - CANMIL
Overwrite Protection Control - CANOPC
TX I/O Control - CANTIOC
RX I/O Control - CANRIOC
Time Stamp Counter - CANTSC
Global Interrupt Flag 1 - CANGIF1
Time-Out Control - CANTOC
Time-Out Status - CANTOS
Reserved
eCAN-A Control and Status Registers
Message Identifier - MSGID
61E8h-61E9h
Message Control - MSGCTRL
Message Data Low - MDL
Message Data High - MDH
Message Mailbox (16 Bytes)
Control and Status Registers
6000h
603Fh
Local Acceptance Masks (LAM)
(32 x 32-Bit RAM)
6040h
607Fh
6080h
60BFh
60C0h
60FFh
eCAN-A Memory (512 Bytes)
Message Object Time Stamps (MOTS)
(32 x 32-Bit RAM)
Message Object Time-Out (MOTO)
(32 x 32-Bit RAM)
Mailbox 0
6100h-6107h
Mailbox 1
6108h-610Fh
Mailbox 2
6110h-6117h
Mailbox 3
6118h-611Fh
eCAN-A Memory RAM (512 Bytes)
Mailbox 4
6120h-6127h
Mailbox 28
61E0h-61E7h
Mailbox 29
61E8h-61EFh
Mailbox 30
61F0h-61F7h
Mailbox 31
61F8h-61FFh
61EAh-61EBh
61ECh-61EDh
61EEh-61EFh
TMS320C28346, TMS320C28345, TMS320C28344
TMS320C28343, TMS320C28342, TMS320C28341
www.ti.com
SPRS516D – MARCH 2009 – REVISED AUGUST 2012
Figure 4-11. eCAN-A Memory Map
NOTE
If the eCAN module is not used in an application, the RAM available (LAM, MOTS, MOTO,
and mailbox RAM) can be used as general-purpose RAM. The CAN module clock should be
enabled for this.
Copyright © 2009–2012, Texas Instruments Incorporated
Peripherals
81
Submit Documentation Feedback
Product Folder Link(s): TMS320C28346, TMS320C28345, TMS320C28344 TMS320C28343, TMS320C28342,
TMS320C28341



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com