công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLV320DAC32 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLV320DAC32
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW POWER STEREO AUDIO DAC FOR PORTABLE AUDIO/TELEPHONY
PDF  70 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TLV320DAC32 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Texas Instruments

Back Button TLV320DAC32 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TLV320DAC32 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TLV320DAC32 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TLV320DAC32 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TLV320DAC32 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TLV320DAC32 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TLV320DAC32 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TLV320DAC32 Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TLV320DAC32 Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 70 page
background image
TYPICAL CIRCUIT CONFIGURATION
AVDD_DAC
DRVDD
DRVDD
A
AVDD
(2.7V-3.6V)
HPLOUT
HPROUT
HPLCOM
HPRCOM/SPKFC
LINEL
0.47 F
m
MICBIAS
LINER
LDO=ON
TLV320DAC32
Multimedia
Processor
IOVDD
R
R
LineIn/FM Tuner
IOVDD
DRVSS
A
D
IOVDD
(1.1-3.3V)
AVSS_DAC
AVSS_DAC
AVSS_DAC
AVSS_DAC
AVSS_DAC
AVSS_DAC
DVDD
IOVSS
DRVSS
LDO_SELECT
8ohm
8ohm
0.47 F
m
0.1 F
m
0.1 F
m
1 F
m
1 F
m
0.1 F
m
10 F
m
0.1 F
m
1 F
m
0.1 F
m
1 F
m
TLV320DAC32
www.ti.com........................................................................................................................................ SLAS506B – NOVEMBER 2006 – REVISED DECEMBER 2008
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
Figure 15. Internal 8-
Ω Speaker Driver with LDO
Copyright © 2006–2008, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
13
Product Folder Link(s): TLV320DAC32



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com