công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLV2381 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TLV2381
Giải thích chi tiết về linh kiện  FAMILY OF MICROPOWER RAIL-TO-RAIL INPUT AND OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TLV2381 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button TLV2381_15 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLV2381_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLV2381_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLV2381_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLV2381_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLV2381_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TLV2381_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TLV2381_15 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TLV2381_15 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
TLV2381
TLV2382
SLOS377A – SEPTEMBER 2001– REVISED JULY 2003
8
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS
Figure 21
0
2
4
6
8
10
12
14
16
10
100
1000
1 k
10 k
f – Frequency – Hz
PEAK-TO-PEAK OUTPUT VOLTAGE
vs
FREQUENCY
VS = 15 V
VS = 5 V
VS = 2.7 V
RL = 100 kΩ,
CL = 10 pF,
THD+N <= 5%
Figure 22
–2
–1.5
–1
–0.5
0
0.5
1
1.5
2
–100
0
100 200 300 400
500 600
700
VI = 3 VPP
VO = 3 VPP
t – Time –
µs
INVERTING SMALL-SIGNAL
RESPONSE
Gain = –1,
RL = 100 kΩ,
CL = 10 pF,
VS = 5 V,
VO = 3 VPP,
f = 1 kHz
Figure 23
–0.06
–0.04
–0.02
0
0.02
0.04
0.06
–100
0
100 200 300 400 500 600 700
VI = 100 mVPP
VO = 100 mVPP
t – Time –
µs
INVERTING LARGE-SIGNAL
RESPONSE
Gain = –1,
RL = 100 kΩ,
CL = 10 pF,
VS = 5 V,
VO = 100 mVPP,
f = 1 kHz
Figure 24
–140
–120
–100
–80
–60
–40
–20
0
10
100
1 k
10 k
100 k
VS = 5 V
RL = 2 kΩ
CL = 10 pF
TA = 25°C
Channel 1 to 2
f – Frequency – Hz
CROSSTALK
vs
FREQUENCY



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com