| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
VT82C596B bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VT82C596B bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
11 / 96 page ![]() VT82C596B Revision 0.3 June 17, 1999 -5- Pinouts 7HFKQRORJLHV ,QF :H &RQQHFW :H &RQQHFW Figure 3. VT82C596B Pin List (Numerical Order) Pin Pin Name Pin Pin Name Pin Pin Name Pin Pin Name Pin Pin Name A01 O PCIRST# D06 IO AD14 H17 O PDCS1# N16 P VCCSUS U17 I DRQ7 A02 IO AD27 D07 IO AD10 H18 O APICCS#/D0/GPO13 N17 I SMBALRT# / GPI11 U18 O SUSC# / GPO16 A03 I IDSEL D08 IO AD6 H19 I THRM# / GPI8 N18 - NC U19 I BATLOW# / GPI9 A04 IO AD19 D09 IO AD2 H20 O IRQ0OUT / GPO14 N19 I RTCX1 U20 I PWRBTN# A05 IO FRAME# D10 P GND J01 I USBOC0# N20 I RCIN# V01 IO SD7 A06 I SERR# D11 I PCLK J02 I USBOC1# P01 IO A20GATE / MSCK V02 I DRQ2 A07 IO AD13 D12 IO SDD8 J03 I GPI14 P02 O GNTB# / GPO10 V03 IO SD0 A08 IO AD9 D13 IO SDD10 J04 I NC / KEYLOCK P03 I REQC# / GPI4 V04 IO SA19 A09 IO AD5 D14 IO SDD2 J05 P GNDUSB P04 O GNTC# / GPO11 V05 O DACK3# A10 IO AD1 D15 IO SDD15 J09 P GND P05 IOD PIRQC# V06 IO SA14 A11 I PCIREQB# D16 I SDRDY J10 P GND P15 P VCC V07 IO SA12 A12 I PGNT# D17 IO PDD12 J11 P GND P16 I LID / GPI10 V08 I IRQ6 A13 IO SDD6 D18 IO PDD3 J12 P GND P17 O SUSCLK V09 IO SA7 A14 IO SDD4 D19 IO PDD11 J16 P VREF P18 I RI# / GPI12 V10 O TC A15 IO SDD13 D20 IO PDD4 J17 O APICACK#/D1/GPO12 P19 I GPI1 / PME# V11 I OSC A16 I SDDRQ E01 IO AD29 J18 OD STPCLK# P20 OD SMI# V12 IO IOCS16# A17 O SDDACK# E02 IO AD24 J19 I SERIRQ / GPI7 R01 O CPUSTP# / GPO17 V13 IO LA21 A18 O SDA2 E03 IO AD21 J20 I IRQ1 R02 O PCISTP# / GPO18 V14 I IRQ14 A19 IO PDD8 E04 IO AD16 K01 IO KBCS#/GPO26/MSDT R03 IOD PIRQA# V15 IO MEMR# A20 IO PDD7 E05 IO DEVSEL# K02 O ROMCS# R04 IOD PIRQB# V16 O DACK6# B01 IO AD31 E06 IO AD15 K03 I GPI16 R05 - NC V17 IO SD11 B02 IO AD26 E07 P GND K04 I GPI17 R06 P VCC V18 I TEST# B03 IO AD23 E08 IO AD7 K05 P VCCUSB R07 P VCC V19 O SUSB# / GPO15 B04 IO AD18 E09 P VCC K09 P GND R15 P VCC V20 IOD EXTSMI# B05 IO IRDY# E10 I PCIREQA# K10 P GND R16 P VCCSUS W01 O RSTDRV B06 O PAR E11 P VCC K11 P GND R17 I CFG1 W02 IO SD4 B07 IO AD12 E12 P VCC K12 P GND R18 I CFG2 W03 IO SD1 B08 IO AD8 E13 P GND K16 O ZZ / GPO19 R19 IO SMBCLK W04 O SMEMR# B09 IO AD4 E14 IO SDD12 K17 O SPKR R20 O RTCX2 W05 IO SA17 B10 IO AD0 E15 IO SDD0 K18 I APICRQ#/WSC#/GPI5 T01 IO SD6 W06 O DACK1# B11 I PCIREQC# E16 P VCC K19 I FERR# T02 IO SD3 W07 IO RFSH# B12 O PREQ# E17 IO PDD14 K20 OD SLP# T03 IOD IOCHRDY W08 IO SA10 B13 IO SDD9 E18 IO PDD1 L01 O RTCAS / GPO25 T04 IO IOW# W09 I IRQ4 B14 IO SDD11 E19 IO PDD13 L02 I GPI13 / SLPBTN# T05 IO SA16 W10 IO SA5 B15 IO SDD1 E20 IO PDD2 L03 I USBCLK T06 P VCC W11 IO SA2 B16 O SDIOW# F01 IO USBP1+ L04 O PCS0# T07 O BCLK W12 IO SBHE# B17 O SDA1 F02 O GPO28 L05 I GPI15 T08 IO SA9 W13 I IRQ11 B18 O SDCS1# F03 O GPO29/SCI# L09 P GND T09 I IRQ3 W14 IO LA19 / GPO3 B19 IO PDD9 F04 O GPO30 L10 P GND T10 IO SA4 W15 I DRQ0 B20 IO PDD6 F05 P VCC L11 P GND T11 IOSA1 W16 IOSD8 C01 IO AD30 F06 P VCC L12 P GND T12 IO LA23 / GPO7 W17 O DACK7# C02 IO AD25 F14 P VCC L16 P VBAT T13 I IRQ12 W18 IO SD13 C03 IO AD22 F15 P VCC L17 OD IGNNE# T14 IO LA18 / GPO2 W19 IO SD15 C04 IO AD17 F16 O PDIOW# L18 OD INIT T15 O DACK5# W20 O SUSA# C05 IO TRDY# F17 O PDIOR# L19 OD INTR T16 IO SD9 Y01 I IOCHCK# / GPI0 C06 IO CBE1# F18 I PDDRQ L20 OD NMI T17 O SUSST1# / GPO20 Y02 IO SD5 C07 IO AD11 F19 IO PDD15 M01 I REQA# / GPI2 T18 O SUSST2# / GPO21 Y03 I ZWS# C08 IO CBE0# F20 IO PDD0 M02 O RTCCS# / GPO24 T19 O GPO8 Y04 O AEN C09 IO AD3 G01 IOD PIRQD# M03 O XDIR# / GPO22 T20 IO SMBDATA Y05 IO IOR# C10 IO PCKRUN# G02 IO USBP0+ M04 O XOE# / GPO23 U01 I IRQ9 Y06 IO SA15 C11 I PCIREQD# G03 I GPI21 M05 IO NC / KBDT U02 IO SD2 Y07 IO SA13 C12 IO SDD7 G04 O GPO0 M09 P GND U03 O SMEMW# Y08 I IRQ7 C13 IO SDD5 G05 O GPO27 M10 P GND U04 IO SA18 Y09 IO SA8 C14 IO SDD3 G06 P VCC M11 P GND U05 I DRQ3 Y10 O DACK2# C15 IO SDD14 G16 O PDA0 M12 P GND U06 I DRQ1Y11 IO SA3 C16 O SDIOR# G17 O PDA2 M16 - NC U07 IO SA11 Y12 IO MCS16# C17 O SDA0 G18 O PDA1 M17 I RSMRST# U08 I IRQ5 Y13 IO LA22 / GPO6 C18 O SDCS3# G19 O PDDACK# M18 I PWRGD U09 IO SA6 Y14 I IRQ15 C19 IO PDD10 G20 I PDRDY M19 OD CPURST U10 O BALE Y15 IO LA17 / GPO1 C20 IO PDD5 H01 I GPI18 M20 OD A20M# U11 IO SA0 Y16 I DRQ5 D01 IO AD28 H02 IO USBP1- N01 O GNTA# / GPO9 U12 I IRQ10 Y17 IO SD10 D02 IO CBE3# H03 IO USBP0- N02 I REQB# / GPI3 U13 IO LA20 / GPO4 Y18 IO SD12 D03 IO AD20 H04 I GPI19 N03 IO NC / KBCK U14 O DACK0# Y19 IO SD14 D04 IO CBE2# H05 I GPI20 N04 O MCCS# U15 IO MEMW# Y20 I IRQ8# / GPI6 D05 IO STOP# H16 O PDCS3# N05 O PCS1# U16 I DRQ6 |