| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L9663 bảng dữ liệu(PDF) 100 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9663 bảng dữ liệu(HTML) 100 Page - STMicroelectronics |
|
100 / 104 page ![]() Package information L9663 100/104 DocID028693 Rev 1 Table 28. TQFP32 (7x7x1.0 mm exp. pad down) package mechanical data Ref Dimensions Millimeters Inches(1) 1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A - - 1.2 - - 0.0472 A1 0.05 - 0.15 0.0020 - 0.0059 A2 0.95 1 1.05 0.0374 0.0394 0.0413 b 0.3 0.37 0.45 0.0118 0.0146 0.0177 c 0.09 - 0.2 0.0035 - 0.0079 D 8.8 9 9.2 0.3465 0.3543 0.3622 D1 6.8 7 7.2 0.2677 0.2756 0.2835 D2 2 - - 0.0787 - - D3 - 5.6 - - 0.2205 - E 8.8 9 9.2 0.3465 0.3543 0.3622 E1 6.8 7 7.2 0.2677 0.2756 0.2835 E2 2 - - 0.0787 - - E3 - 5.6 - - 0.2205 - e - 0.8 - - 0.0315 - L 0.45 0.6 0.75 0.0177 0.0236 0.0295 L1 - 1 - - 0.0394 - k - 3.5 7 - 0.1378 0.2756 ccc - - 0.1 - 0.0039 |