| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L9663 bảng dữ liệu(PDF) 102 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9663 bảng dữ liệu(HTML) 102 Page - STMicroelectronics |
|
102 / 104 page ![]() Package information L9663 102/104 DocID028693 Rev 1 L2 - 0.05 - - 0.0020 - L3 - 0.2 - - 0.0079 - L4 - 0.075 - - 0.0030 - 1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits. Table 29. VFQFPN-28 (5x5x1.0 mm) package mechanical data (continued) Ref Dimensions Millimeters Inches(1) Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. |