| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
Z8018233FSC bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Zilog, Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Z8018233FSC bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Zilog, Inc. |
|
13 / 109 page ![]() 3-13 Z80182/Z8L182 ZILOG INTELLIGENT PERIPHERAL PRELIMINARY Zilog DS971820600 Table 5. Primary, Secondary and Tertiary Pin Functions Pin Number 1st 2nd 3rd MUX VQFP QFP Function Function Function Control 14 ST 25 A0 36 A1 47 A2 58 A3 69 A4 710 A5 811 A6 912 A7 10 13 A8 11 14 A9 12 15 A10 13 16 A11 14 17 A12 15 18 V SS 16 19 A13 17 20 A14 18 21 A15 19 22 A16 20 23 A17 21 24 A18/T OUT 22 25 V DD 23 26 A19 24 27 D0 25 28 D1 26 29 D2 27 30 D3 28 31 D4 29 32 D5 30 33 D6 31 34 D7 32 35 /RTS0 PB0 SYS CONF REG Bit 5 33 36 /CTS0 PB1 SYS CONF REG Bit 5 34 37 /DCD0 PB2 SYS CONF REG Bit 5 35 38 TxA0 PB3 SYS CONF REG Bit 5 36 39 RxA0 PB4 SYS CONF REG Bit 5 37 40 TxA1 PB5 SYS CONF REG Bit 6 38 41 RxA1 PB6 SYS CONF REG Bit 6 39 42 RxS//CTS1 PB7 SYS CONF REG Bit 6 40 43 CKA0//DREQ0 |