| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN3375 bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN3375 bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - STMicroelectronics |
|
19 / 73 page ![]() AN3375 CR95HF low level layer Doc ID 018637 Rev 1 19/73 2.3.13 IsCommandExists function This function returns CR95HF_SUCCESS_CODE if the CmdCode value exists. 2.3.14 GetReaderErrorCode function This function returns a description of the error contained in ReaderReply parameter. Table 19. CR95HF_IsCommandExists function description Function description Prototype result = int8_t CR95HF_IsCommandExists (uint8_t CmdCode); Input parameter CmdCode: command code (one byte) Output parameter none Return parameter CR95HF_SUCCESS_CODE: the command code exists CR95HF_ERRORCODE_COMMANDUNKNOWN: the command code is unknown Table 20. CR95HF_GetReaderErrorCode function description Function description Prototype result = int8_t CR95HF_GetReaderErrorCode (uc8 CmdCode,uc8 *ReaderReply,char *ErrorDescription); Input parameter CmdCode: command code (one byte) ReaderReply: pointer to CR95HF response Output parameter ErrorDescription: pointer to ASCII string Return parameter ERRORCODE_GENERIC: CR95HF did not return an error code CR95HF_SUCCESS_CODE: function successful executed |