| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN3317 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN3317 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 22 page ![]() AN3317 DDR memory interface Doc ID 18249 Rev 2 13/22 Figure 3. Data signal routing DATA0 ADDR9 nCS0 DATA8 nDQS0 ADDR2 DQS0 BA2 DATA3 ADDR7 DATA2 ADDR3 DATA15 DQS1 DATA7 DATA[15..0] DATA1 ADDR4 ADDR0 ADDR5 BA0 nWE DATA14 DATA10 DATA9 DQM0 ADDR12 ODT0 ADDR1 DATA5 nDQS1 DATA12 ADDR11 BA1 DATA13 ADDR10 DATA6 DATA4 DATA11 ADDR6 ADDR8 DQM1 ADDR13 ADDR14 nCS1 ODT1 BA2 3,4 ODT0 3,4 nCS0 3,4 DATA[15..0] 3 DQS0 3 DQM0 3 BA0 3,4 DQS1 3 nDQS0 3 nDQS1 3 BA1 3,4 DQM1 3 WE 3 4 nCS1 3,4 ODT1 3,4 SPEAr 1340 U1A DDR_DQ0 AF2 DDR_DQ1 AF4 DDR_DQ2 AF1 DDR_DQ3 AF5 DDR_DQ4 AE1 DDR_DQ5 AE6 DDR_DQ6 AE2 DDR_DQ7 AE4 DDR_DQ8 AH3 DDR_DQ9 AH2 DDR_DQ10 AH6 DDR_DQ11 AG1 DDR_DQ12 AG5 DDR_DQ13 AG2 DDR_DQ14 AH5 DDR_DQ15 AH1 DDR_DQS0p AE3 DDR_DQS0n AF3 DDR_DQS1n AG4 DDR_DQS1p AH4 DDR_DM0 AE5 DDR_DM1 AG3 DDR_ADDR0 U3 DDR_ADDR1 W2 DDR_ADDR2 V2 DDR_ADDR3 V3 DDR_ADDR4 Y2 DDR_ADDR5 W1 DDR_ADDR6 Y4 DDR_ADDR7 V1 DDR_ADDR8 T1 DDR_ADDR9 U4 DDR_ADDR10 AA3 DDR_ADDR11 V4 DDR_ADDR12 AA2 DDR_ADDR13 Y1 DDR_BA0 Y3 DDR_BA1 W3 DDR_BA2 AA1 DDR_ODT0 AC3 DDR_ODT1 U2 DDR_ADDR14 W4 DDR_CS0n AB3 DDR_CS1n U1 DDR WE AA4 ADDR5 ADDR12 ADDR2 ADDR10 ADDR11 ADDR6 ADDR7 ADDR9 ADDR3 ADDR8 ADDR0 ADDR1 ADDR4 DATA0 DATA7 DATA6 DATA5 DATA3 DATA1 DATA2 DATA4 DDR3_VREF ADDR13 ADDR14 BA2 2,4 BA0 2,4 DQM0 2 nCAS 2,4 nRAS 2,4 nWE 2,4 nDQS0 2 nCS0 2,4 ADDR[14..0] 2,4 DQS0 2 DATA[7..0] 2 BA1 2,4 nCS1 2,4 DDR3 SDRAM U2 DATA0 B3 DATA1 C7 DATA2 C2 DATA3 C8 NF/DATA4 E3 NF/DATA5 E8 NF/DATA6 D2 NF/DATA7 E7 ADDR0 K3 ADDR1 L7 ADDR2 L3 ADDR3 K2 ADDR4 L8 ADDR5 L2 ADDR6 M8 ADDR7 M2 ADDR8 N8 ADDR9 M3 ADDR10/AP H7 ADDR11 M7 ADDR12/#BC K7 nWE H3 BA0 J2 BA1 K8 BA2 J3 DM, DM/TDQS B7 NF, NF/nTDQS A7 nDQS D3 DQS C3 nRAS F3 nCAS G3 nCS0 H2 A13 N3 VREF_DQ E1 VREF_CA J8 nCS1 H1 A14 N7 ADDR10 BA2 ADDR5 ADDR2 BA1 ADDR4 nWE ADDR11 ADDR0 ADDR9 ADDR7 BA0 ADDR8 ADDR3 nCS0 nRAS ADDR6 ADDR1 ADDR12 DATA9 DATA8 DATA10 DATA12 DATA15 DATA11 DATA14 DATA13 ADDR13 ADDR14 nCS1 DQM1 2 DATA[15..8] 2 DQS1 2 nDQS1 2 DDR3 SDRAM U3 DATA0 B3 DATA1 C7 DATA2 C2 DATA3 C8 NF/DATA4 E3 NF/DATA5 E8 NF/DATA6 D2 NF/DATA7 E7 ADDR0 K3 ADDR1 L7 ADDR2 L3 ADDR3 K2 ADDR4 L8 ADDR5 L2 ADDR6 M8 ADDR7 M2 ADDR8 N8 ADDR9 M3 ADDR10/AP H7 ADDR11 M7 ADDR12/#BC K7 nWE H3 BA0 J2 BA1 K8 BA2 J3 DM, DM/TDQS B7 NF, NF/nTDQS A7 nDQS D3 DQS C3 F3 nCS0 H2 A13 N3 nCS1 H1 A14 N7 R69 2 |