| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN2491 bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN2491 bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - STMicroelectronics |
|
29 / 32 page ![]() AN2491 STW8110x public header file 29/32 //***************************************************************** // -------Public Functions------- //***************************************************************** // Global Initialization t_stw8110x_error STW8110x_Init (t_stw8110x_Config *Device_config_init #ifdef __INTERFACE_I2C ,t_uint8 I2C_ADD #endif ); // Configuration t_stw8110x_error Configure_STW8110x (t_stw8110x_Config Device_Config #ifdef __INTERFACE_I2C ,t_uint8 I2C_ADD #endif ); // Getting Information t_stw8110x_error STW8110x_Get_Fout_value(t_stw8110x_Config Device_Config, double Fref_clk, double *Fout_MHz); t_stw8110x_error STW8110x_Check_config(t_stw8110x_Config Device_Config); #ifdef __INTERFACE_I2C t_stw8110x_error I2C_Read_Status_Register(t_stw8110x_I2C_RO_reg *ReadOnlyReg, t_uint8 I2C_ADD); #endif // Errors management void STW8110x_ProcessError(t_stw8110x_error error); #ifdef __cplusplus } // allow C++ to use these headers #endif// __cplusplus #endif // _STW8110x.H /**************** End of file – STW8110x.h************************* |