| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN2491 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN2491 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 32 page ![]() AN2491 Structures 13/32 4.2 I2C mode t_stw8110x_I2C_RO_reg Defines the structure of STW8110x read-only register. typedef struct { t_stw8110x_Device_Type DEV_TYPE; // Device identifier bit t_stw8110x_PLL_Status LOCK_DET; // '1' when PLL is locked t_uint8 INT_CAL; //VCO ctrl word internal value } t_stw8110x_I2C_RO_reg ; |