| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN2960 bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN2960 bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - STMicroelectronics |
|
31 / 41 page ![]() AN2960 Free-fall and wake-up registers Doc ID 15557 Rev 1 31/41 8.9 FF_WU_DURATION_2 (37h) Set the minimum duration of the free-fall, wake-up event that must be recognized by the LIS331DL. Refer to FF_WU_DURATION_1 for details. D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 D7, D0 Duration value. Default value: 0000 0000 |