| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN4253 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN4253 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 44 page ![]() Contents AN4253 4/44 DocID024255 Rev 2 7.8.2 Code sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 8 RAM initialization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 8.1 Init whole RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 8.1.1 Code sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9 Application ‘asm’ startup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 10 Application ‘C’ startup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Appendix A asm examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 A.1 Symbol defines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 A.2 Core register init (LSM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 A.3 MMU entry configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 A.4 SSCM HW configuration check . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 A.5 FCCU handling block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 A.6 RGM block. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 A.7 Safe mode block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 A.8 AIPS protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 A.9 Cache memory initialization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 A.10 Branch prediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 A.11 Clock system initialization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 A.12 Software Watchdog Timer (SWT) disable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 A.13 Init whole RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Appendix B Further information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 B.1 Reference documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 B.2 Acronyms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 |