công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AN3324 bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện AN3324
Giải thích chi tiết về linh kiện  Implementing power-on self tests
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN3324 bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - STMicroelectronics

Back Button AN3324 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics AN3324 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics AN3324 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics AN3324 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics AN3324 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics AN3324 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics AN3324 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics AN3324 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics AN3324 Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 37 page
background image
AN3324
Module software requirements for non applicative peripherals
Doc ID 18311 Rev 2
16/37
Figure 5.
SPC56EL60 system clock generation
RC-oscillator
(IRCOSC)
Oscillator
(XOSC)
4 MHz–16 MHz
40 MHz
XOSC_CLK
8 MHz
IRCOSC_CLK_S
16 MHz
MC_CGM
AUX Clock
Selector 4
AUX Clock
Selector 3
FMPLL_0
120 MHz
FMPLL_1
120 MHz
PHI_PCS
PHI
PHI
FVCO 6
FMPLL_0_PCS_CLK
80 MHz, 50%
FMPLL_0_CLK
80 MHz, 50%
FMPLL_1D0_CLK
120 MHz, 50%
FMPLL_1D1_CLK
80 MHz, 50%
MC_CGM
CMU_0
CMU_1
CMU_2
Legend:
Buffer
Clock gate
MC_CGM
IRCOSC_CLK
16 MHz
SoR_Part_0_CLK
SoR_Part_1_CLK
SYS_CLK
Peripheral set 0 clock
8 MHz
80 MHz
50%
System clock divider 0
1, 2, 3, .. 16
1, 2, 4, 8
1, 2, 3, ... 16
1, 2, 3, ... 16
1, 2, 3, ... 16
1, 2, 3, ... 16
ClockOut_Divider
Clockout
30 MHz
50%
Motor control clock
120 MHz
Auxiliary clock 0 divider 0
SWG clock
20 MHz
Auxiliary clock 0 divider 1
FlexRay clock
80 MHz
Auxiliary clock 1 divider 0
FlexCAN clock
80 MHz
Auxiliary clock 2 divider 0
XOSC_CLK
8 MHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com