công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F10366ASP bảng dữ liệu(PDF) 104 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F10366ASP
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  110 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F10366ASP bảng dữ liệu(HTML) 104 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F10366ASP Datasheet HTML 100Page - Renesas Technology Corp R5F10366ASP Datasheet HTML 101Page - Renesas Technology Corp R5F10366ASP Datasheet HTML 102Page - Renesas Technology Corp R5F10366ASP Datasheet HTML 103Page - Renesas Technology Corp R5F10366ASP Datasheet HTML 104Page - Renesas Technology Corp R5F10366ASP Datasheet HTML 105Page - Renesas Technology Corp R5F10366ASP Datasheet HTML 106Page - Renesas Technology Corp R5F10366ASP Datasheet HTML 107Page - Renesas Technology Corp R5F10366ASP Datasheet HTML 108Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 104 / 110 page
background image
RL78/G12
4. PACKAGE DRAWINGS
R01DS0193EJ0200 Rev.2.00
Sep 06, 2013
Page 104 of 106
4. PACKAGE DRAWINGS
4.1 20-pin products
R5F1026AASP, R5F10269ASP, R5F10268ASP, R5F10267ASP, R5F10266ASP
R5F1036AASP, R5F10369ASP, R5F10368ASP, R5F10367ASP, R5F10366ASP
R5F1026ADSP, R5F10269DSP, R5F10268DSP, R5F10267DSP, R5F10266DSP
R5F1036ADSP, R5F10369DSP, R5F10368DSP, R5F10367DSP, R5F10366DSP
R5F1026AGSP, R5F10269GSP, R5F10268GSP, R5F10267GSP, R5F10266GSP
R5F1036AGSP, R5F10369GSP, R5F10368GSP, R5F10367GSP, R5F10366GSP
2012 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.
JEITA Package Code
RENESAS Code
Previous Code
MASS (TYP.) [g]
P-LSSOP20-4.4x6.5-0.65
PLSP0020JB-A
P20MA-65-NAA-1
0.1
20
1
10
detail of lead end
ITEM
DIMENSIONS
D
E
e
A1
A
A2
L
c
y
bp
0.10
0.10
0 to 10
(UNIT:mm)
A
A2
A1
e
y
HE
c
6.50
4.40
0.20
0.10
6.40
0.10
0.10
1.45 MAX.
1.15
0.65 0.12
0.10
0.05
0.22
0.05
0.02
0.15
0.50 0.20
11
bp
HE
E
D
L
3
2
1
NOTE
1.Dimensions “
1” and “
2”
2.Dimension “
” does not include tr
<R>
<R>



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com