| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
R5F10366ASP bảng dữ liệu(PDF) 91 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R5F10366ASP bảng dữ liệu(HTML) 91 Page - Renesas Technology Corp |
|
91 / 110 page ![]() RL78/G12 3. ELECTRICAL SPECIFICATIONS (G: TA = −40 to +105°C) R01DS0193EJ0200 Rev.2.00 Sep 06, 2013 Page 91 of 106 CSI mode serial transfer timing (slave mode) (during communication at different potential) (When DAPmn = 0 and CKPmn = 1, or DAPmn = 1 and CKPmn = 0.) Input data Output data SIp SOp tKCY2 tKL2 tKH2 tSIK2 tKSI2 tKSO2 SCKp Remark p: CSI number (p = 00, 20), m: Unit number (m = 0, 1), n: Channel number (n = 0) |