công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPC1892 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - NEC

tên linh kiện UPC1892
Giải thích chi tiết về linh kiện  MATRIX SURROUND SOUND PROCESSOR WITH SOUND PROCESSOR
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPC1892 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - NEC

Back Button UPC1892 Datasheet HTML 6Page - NEC UPC1892 Datasheet HTML 7Page - NEC UPC1892 Datasheet HTML 8Page - NEC UPC1892 Datasheet HTML 9Page - NEC UPC1892 Datasheet HTML 10Page - NEC UPC1892 Datasheet HTML 11Page - NEC UPC1892 Datasheet HTML 12Page - NEC UPC1892 Datasheet HTML 13Page - NEC UPC1892 Datasheet HTML 14Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 42 page
background image
µPC1892
10
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Absolute Maximum Ratings (at TA = 25
°C)
Parameter
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
Supply voltage
VCC
No signal, OFF mode
14.0
V
Input signal level
VIN
Pin 25, 26 Input voltage
VCC
V
Control pin voltage
VCONT
Pin 16, 17, 18, 19, 20, 23 Apply voltage
VCC + 0.2
V
Package power dissipation
PD
TA = 75
°C
640
mW
Operating temperature
TA
VCC = 12 V
–20 to +75
°C
Storage temperature
Tstg
–40 to +125
°C
Recommended Operating Conditions
Parameter
Symbol
Conditions
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
Supply voltage
VCC
No signal, OFF mode
10.8
12.0
13.2
V
VCC = 12 V, OFF mode, T.H.D = 1 %
Input signal level 1
VIN1
Volume control voltage = 5.0 V
1.4
8.5
Vp-p
Balance, bass, treble control voltage = 2.5 V
VCC = 12 V, T.H.D = 1 %
L+R volume control voltage = 5.0 V
AC load impedance which can be driven
by output of pin 9, 12, 13, 14
Mode select pin voltage (H)
VMSH
Pin 7, 8 Apply voltage
3.5
5.0
VCC
V
Mode select pin voltage (L)
VMSL
Pin 7, 8 Apply voltage
0
0
2.0
V
Effect pin voltage (H)
VEFFH
Pin 23 Upper limit voltage
5.0
VCC
V
Effect pin voltage (L)
VEFFL
Pin 23 Lower limit voltage
0
0
V
Control pin voltage (H)
VCONTH
Pin 16, 17, 18, 19, 20 Apply voltage
5.0
VCC
V
Control pin voltage (L)
VCONTL
Pin 16, 17, 18, 19, 20 Apply voltage
0
0
V
Output load impedance
PL
10
k
Input signal level 2
VIN2
1.4
8.5
Vp-p



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com