công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPC1892 bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - NEC

tên linh kiện UPC1892
Giải thích chi tiết về linh kiện  MATRIX SURROUND SOUND PROCESSOR WITH SOUND PROCESSOR
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPC1892 bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - NEC

Back Button UPC1892 Datasheet HTML 31Page - NEC UPC1892 Datasheet HTML 32Page - NEC UPC1892 Datasheet HTML 33Page - NEC UPC1892 Datasheet HTML 34Page - NEC UPC1892 Datasheet HTML 35Page - NEC UPC1892 Datasheet HTML 36Page - NEC UPC1892 Datasheet HTML 37Page - NEC UPC1892 Datasheet HTML 38Page - NEC UPC1892 Datasheet HTML 39Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 42 page
background image
µPC1892
35
2. Balance Control Characteristics
(1)
µPC1892CT
Caution
If the control voltage is set to over 5 V, L-channel output level becomes lower.
(2)
µPC1892CT-02
Remark
VL+R: L+R volume control voltage, VBAS: Bass control voltage, VTRE: Treble control voltage, VEFF: Effect control
voltage, VBAL: Balance control voltage, VVOL: Volume control voltage, VT: Tone control voltage.
OFF mode
f = 1 kHz
VIN = 1.4 VP-P (=0 dB)
VVOL = 5.0 V
VBAS = 2.5 V
VTRE = 2.5 V
VEFF = 2.5 V
VT = 2.5 V
JIS-A filter used
-0
-20
01
2
Lch
→flat
Rch
→ATT
34
5
-40
-60
-80
-100
Balance Control Voltage (V)
Lch
→ATT
Rch
→flat
OFF mode
f = 1 kHz
VIN = 1.4 VP-P (=0 dB)
VVOL = 5.0 V
VBAS = 2.5 V
VTRE = 2.5 V
VEFF = 2.5 V
VT = 2.5 V
JIS-A filter used
-0
-20
01
2
Lch
→flat
Rch
→ATT
34
5
-40
-60
-80
-100
Balance Control Voltage (V)
Lch
→ATT
Rch
→flat



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com