công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPC1892 bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - NEC

tên linh kiện UPC1892
Giải thích chi tiết về linh kiện  MATRIX SURROUND SOUND PROCESSOR WITH SOUND PROCESSOR
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPC1892 bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - NEC

Back Button UPC1892 Datasheet HTML 25Page - NEC UPC1892 Datasheet HTML 26Page - NEC UPC1892 Datasheet HTML 27Page - NEC UPC1892 Datasheet HTML 28Page - NEC UPC1892 Datasheet HTML 29Page - NEC UPC1892 Datasheet HTML 30Page - NEC UPC1892 Datasheet HTML 31Page - NEC UPC1892 Datasheet HTML 32Page - NEC UPC1892 Datasheet HTML 33Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 42 page
background image
µPC1892
29
FREQUENCY RESPONSE CHARACTERISTICS IN EACH MODE (at TA = 25
°C)
1. OFF Mode (L-ch, R-ch)
8
6
4
2
0
–2
–4
–6
100
1 k
VCC = 12 V
VIN = 1.4 VP-P
Frequency f (Hz)
10 k



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com